công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC5612 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC5612
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel PowerTrenchTM MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC5612 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC5612 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC5612 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
FDC5612 Rev. C
Typical Characteristics
Figure 3. On-Resistance Variation
with Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation
with Gate-to-Source Voltage.
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage
Variation with Source Current
and Temperature.
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
o
C)
ID = 4.3A
VGS = 10V
0
4
8
12
16
20
123456
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = -55
o
C
25
o
C
125
o
C
VDS = 5V
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
04
8
1 2
1 6
2 0
ID, DRAIN CURRENT (A )
V GS = 4.0V
10V
5.0V
4.5V
6.0V
8.0V
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
24
68
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID = 2.2A
TA = 125
o
C
TA = 25
o
C
0
4
8
12
16
20
0
123
4
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 10V
6.0V
5.0V
4.5V
4.0V
3.5V
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
o
C
25
o
C
-55
o
C
VGS = 0V
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation
with Drain Current and Gate Voltage.


Số phần tương tự - FDC5612

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC5612 FAIRCHILD-FDC5612 Datasheet
79Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC5612 TECHPUBLIC-FDC5612 Datasheet
1Mb / 3P
   60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC5612 FAIRCHILD-FDC5612_04 Datasheet
79Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDC5612

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP5690 FAIRCHILD-FDP5690 Datasheet
391Kb / 16P
   60V N-Channel PowerTrenchTM MOSFET
FDD5670 FAIRCHILD-FDD5670 Datasheet
106Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrenchTM MOSFET
FDD6030BL FAIRCHILD-FDD6030BL Datasheet
107Kb / 5P
   N-Channel PowerTrenchTM MOSFET
FDS3580 FAIRCHILD-FDS3580 Datasheet
201Kb / 8P
   80V N-Channel PowerTrenchTM MOSFET
FDP6035AL FAIRCHILD-FDP6035AL Datasheet
93Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDN359AN FAIRCHILD-FDN359AN Datasheet
264Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDP6670AL FAIRCHILD-FDP6670AL Datasheet
413Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDP7030BL FAIRCHILD-FDP7030BL Datasheet
112Kb / 5P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDS6630A FAIRCHILD-FDS6630A Datasheet
197Kb / 8P
   N-Channel Logic Level PowerTrenchTM MOSFET
FDD6690A FAIRCHILD-FDD6690A Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel, Logic Level, PowerTrenchTM MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com