công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDC2612 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDC2612
Giải thích chi tiết về linh kiện  200V N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC2612 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC2612 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC2612 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC2612 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC2612 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC2612 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
FDC2612 Rev B3(W)
Typical Characteristics
0
3
6
9
12
15
024
68
10
Qg, GATE CHARGE (nC)
ID = 1.1A
VDS = 50V
150V
100V
0
50
100
150
200
250
300
350
0
25
50
75
100
125
150
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
CISS
CRSS
COSS
f = 1MHz
VGS = 0 V
Figure 7. Gate Charge Characteristics.
Figure 8. Capacitance Characteristics.
0.001
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
DC
1s
100ms
100
µs
RDS(ON) LIMIT
VGS = 10V
SINGLE PULSE
RθJA = 156
oC/W
TA = 25
oC
10ms
1ms
0
10
20
30
40
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
SINGLE PULSE
RθJA = 156°C/W
TA = 25°C
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 10. Single Pulse Maximum
Power Dissipation.
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1, TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) + RθJA
RθJA = 156°C/W
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
P(pk)
t1
t2
SINGLE PULSE
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
D = 0.5
Figure 11. Transient Thermal Response Curve.
Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b.
Transient thermal response will change depending on the circuit board design.


Số phần tương tự - FDC2612

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC2612 TECHPUBLIC-FDC2612 Datasheet
1Mb / 3P
   N-Channel MOSFET 200V, 1.5A, 0.7
More results

Mô tả tương tự - FDC2612

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM2614 KERSEMI-KSM2614 Datasheet
1Mb / 7P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP2670 FAIRCHILD-FDP2670 Datasheet
83Kb / 5P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2170N3 FAIRCHILD-FDS2170N3 Datasheet
201Kb / 6P
   200V N-Channel PowerTrench??MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDB2670 KEXIN-KDB2670 Datasheet
51Kb / 2P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDS2670 FAIRCHILD-FDS2670 Datasheet
339Kb / 8P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD2612 FAIRCHILD-FDD2612 Datasheet
110Kb / 5P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB2614 FAIRCHILD-FDB2614 Datasheet
759Kb / 8P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP2614 FAIRCHILD-FDP2614 Datasheet
349Kb / 8P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD2670 FAIRCHILD-FDD2670 Datasheet
95Kb / 5P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS2170N7 FAIRCHILD-FDS2170N7 Datasheet
209Kb / 6P
   200V N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com