công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD00C0AWFP-E2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BD00C0AWFP-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Variable Output LDO Regulators
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD00C0AWFP-E2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD00C0AWFP-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
Datasheet
Datasheet
3/18
TSZ02201-0T2T0AZ00060-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ22111・15・001
08.Feb.2013 Rev.001
BD00C0AWxx series
www.rohm.com
●Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Supply Voltage
*1
VCC
-0.3 to +35.0
V
Output Control Voltage
*2
VCTL
-0.3 to +35.0
V
Power Dissipation (TO252-5)
*3
Pd
1.3
W
Power Dissipation (TO220CP-V5)
*4
Pd
1.85
W
Operating Temperature Range
Topr
-40 to +105
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to +150
Maximum Junction Temperature
Tjmax
+150
*1
Not to exceed Pd.
*2
The order of starting up power supply (VCC) and CTL pin doesn't have either in the problem within
the range of the operation power-supply voltage ahead.
*3
TO252-5:Reduced by 10.4mW / ℃ over Ta = 25℃, when mounted on glass epoxy board: 70mm×70mm×1.6mm.
*4
TO220CP-V5: Reduced by 14.8mW / °C over Ta = 25°C without heatsink.
●Recommended Operating Ratings (Ta=25℃)
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Supply Voltage
VCC
4.0
26.5
V
Output Control Voltage
VCTL
0
26.5
V
Output Current
IO
0
1.0
A
Output Voltage
VO
3.0
15.0
V
●Electrical Characteristics
Unless otherwise specified, Ta=25℃, VCC=10V, VCTL=5V, IO=0mA, VO=5.0Vsetting
( Resistor valued used between ADJ and Vo is 56.7kΩ, while resistor value used between ADJ and GND is 10kΩ)
Parameter
Symbol
Guaranteed Limits
Unit
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Shutdown Current
Isd
0
10
µA
VCTL=0V
Circuit Current
Ib
0.5
1.0
mA
ADJ Terminal Voltage
VADJ
0.742
0.750
0.758
V
IO=50mA
Dropout Voltage
ΔVd
0.3
0.5
V
VCC=VO×0.95, IO=500mA
Ripple Rejection
R.R.
45
55
dB
f=120Hz,ein
*1=1Vrms,
IO=100mA
Line Regulation
Reg.I
20
60
mV
VCC=6→25V
Load Regulation
Reg.L
VO×0.010
VO×0.015
V
IO=5mA→1A
Temperature Coefficient of
Output Voltage
Tcvo.1
+0.04
%/℃
IO=5mA,Tj=-40℃ to -20℃
Tcvo.2
±0.005
%/℃
IO=5mA,Tj=-20℃ to +105℃
CTL ON Mode Voltage
VthH
2.0
V
ACTIVE MODE
CTL OFF Mode Voltage
VthL
0.8
V
OFF MODE
CTL Bias Current
ICTL
25
50
µA
*1
ein : Input Voltage Ripple


Số phần tương tự - BD00C0AWFP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00C0AWFPS-M ROHM-BD00C0AWFPS-M Datasheet
693Kb / 20P
   Single-Output LDO Regulator 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator
BD00C0AWFPS-ME2 ROHM-BD00C0AWFPS-ME2 Datasheet
693Kb / 20P
   Single-Output LDO Regulator 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator
More results

Mô tả tương tự - BD00C0AWFP-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA50BC0FP-E2 ROHM-BA50BC0FP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BAXXBC0 ROHM-BAXXBC0 Datasheet
490Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00C0AWFP ROHM-BD00C0AWFP Datasheet
391Kb / 12P
   1A Standard Variable Output LDO Regulators
BD00IC0WEFJ ROHM-BD00IC0WEFJ Datasheet
517Kb / 26P
   1A Variable Fixed Output LDO Regulators
BA00BC0WFP-E2 ROHM-BA00BC0WFP-E2 Datasheet
512Kb / 19P
   1A Variable/Fixed Output LDO Regulators
BD00HC0WEFJ ROHM-BD00HC0WEFJ_13 Datasheet
513Kb / 20P
   1A Variable Output LDO Regulator
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5_10 Datasheet
353Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators
BD15HC0WEFJ ROHM-BD15HC0WEFJ Datasheet
495Kb / 21P
   1A Fixed Output LDO Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com