công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BA2903SF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm |
|
BA2903SF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm |
3 / 25 page Technical Note 3/24 BA10393F,BA10339F,BA10339FV,BA2903SF,BA2903SFV,BA2903SFVM,BA2903F,BA2903FV, BA2903FVM,BA2901SF,BA2901SFV,BA2901SKN,BA2901F,BA2901FV,BA2901KN,BA8391G www.rohm.com 2011.08 - Rev.B © 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. ○BA10393 family(Unless otherwise specified VCC=+5[V], VEE=0[V], Ta=25[℃]) Parameter Symbol Temperature range Limits Unit Condition BA10393 family Min. Typ. Max. Input Offset Voltage (*5) Vio 25℃ - 1 5 mV VOUT = 1.4[V] Input Offset Current (*5) Iio 25℃ - 5 50 nA VOUT = 1.4[V] Input Bias Current (*6) Ib 25℃ - 50 250 nA VOUT = 1.4[V] Input Common-mode Voltage Range Vicm 25℃ 0 - VCC-1.5 V - Large Signal Voltage Gain AV 25℃ 93 106 - dB RL = 15[k Ω], VCC = 15[V], VRL = 15[V], VOUT = 1.4~11.4[V] Supply Current ICC 25℃ - 0.4 1 mA RL = ∞ All Comparators Output Sink Current IOL 25℃ 6 16 - mA VIN- = 1[V], VIN+ = 0[V], VOL = 1.5[V] Output Saturation Voltage (Low level output voltage) VOL 25℃ - 250 400 mV VIN- = 1[V], VIN+ = 0[V], IOL = 4[mA] Output Leakage Current (High level output voltage) Ileak 25℃ - 0.1 - μA VIN- = 0[V], VIN+ = 1[V], VOH = 5[V] 25℃ - - 1 μA VIN- = 0[V], VIN+ = 1[V], VOH = 36[V] Response Time Tre 25℃ - 1.3 - μs RL = 5.1[k Ω], VRL = 5[V] VIN=100[mVp-p],overdrive=5[mV] (*5) Absolute value (*6) Current Direction: Since first input stage is composed with PNP transistor, input bias current flows out of IC. ○BA10339 family(Unless otherwise specified VCC=+5[V], VEE=0[V], Ta=25[℃]) Parameter Symbol Temperature range Limits Unit Condition BA10339 family Min. Typ. Max. Input Offset Voltage (*7) Vio 25℃ - ±1 ±5 mV VOUT = 1.4[V] Input Offset Current (*7) Iio 25℃ - ±5 ±50 nA VOUT = 1.4[V] Input Bias Current (*8) Ib 25℃ - 50 250 nA VOUT = 1.4[V] Input Common-mode Voltage Range Vicm 25℃ 0 - VCC-1.5 V - Large Signal Voltage Gain AV 25℃ 93 106 - dB RL = 15[k Ω],VCC = 15[V] Supply Current ICC 25℃ - 0.8 2 mA RL = ∞ All Comparators Output Sink Current IOL 25℃ 6 16 - mA VIN- = 1[V], VIN+ = 0[V], VOUT = 1.5[V] Output Saturation Voltage (Low level output voltage) VOL 25℃ - 250 400 mV VIN- = 1[V], VIN+ = 0[V], IOL = 4[mA] Output Leakage Current (High level output voltage) Ileak 25℃ - 0.1 - μA VIN- = 0[V], VIN+ = 1[V], VOUT = 5[V] 25℃ - - 1 μA VIN- = 0[V], VIN+ = 1[V], VOUT = 36[V] Response Time Tre 25℃ - 1.3 - μs RL = 5.1[k Ω], VRL = 5[V] VIN=100[mVp-p],overdrive=5[mV] (*7) Absolute value (*8) Current Direction : Since first input stage is composed with PNP transistor, input bias current flows out of IC. |
Số phần tương tự - BA2903SF |
|
Mô tả tương tự - BA2903SF |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |