công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2411KT146R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện 2SC2411KT146R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SC2411KT146R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  2SC2411KT146R Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SC2411KT146R Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SC2411KT146R Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SC2411KT146R Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SC2411K
Transistors
Rev.A
1/3
Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SC2411K
Features
1) High ICMax.
ICMax.
= 0.5A
2) Low VCE(sat).
Optimal for low voltage operation.
3) Complements the 2SA1036K.
Structure
Epitaxial planar type
NPN silicon transistor
External dimensions (Units : mm)
2SC2411K
(1) Emitter
(2) Base
(3) Collector
ROHM : SMT3
EIAJ : SC-59
0
∼ 0.1
1.1
0.8
±0.1
0.15
0.4
2.9
±0.2
1.9
±0.2
0.95 0.95
−0.1
+0.2
+0.1
−0.06
+0.1
−0.05
(2)
(1)
(3)
Abbreviated symbol : C
All terminals have same dimensions
∗ Denotes hFE
Absolute maximum ratings (Ta = 25
°C)
Parameter
VCBO
VCEO
VEBO
PC
Tj
Tstg
40
V
V
V
A
W
°C
°C
32
5
0.5
*
IC
0.2
150
−55 to +150
Symbol
Limits
Unit
Collector-base voltage
Collector-emitter voltage
Emitter-base voltage
Collector current
Collector power dissipation
Junction temperature
Storage temperature
PC must not be exceeded.
*


Số phần tương tự - 2SC2411KT146R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2411KT146Q ROHM-2SC2411KT146Q Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
More results

Mô tả tương tự - 2SC2411KT146R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2411KT146Q ROHM-2SC2411KT146Q Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SA1577 ROHM-2SA1577 Datasheet
78Kb / 4P
   Medium Power Transistor (-32V, -0.5A)
2SC2411K ROHM-2SC2411K Datasheet
73Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SC1741S ROHM-2SC1741S Datasheet
71Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
logo
Leshan Radio Company
L2SA1036KLT1 LRC-L2SA1036KLT1 Datasheet
126Kb / 4P
   Medium Power Transistor(-32V, -0.5A)
logo
Rohm
2SC4097T106R ROHM-2SC4097T106R Datasheet
66Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SC4097 ROHM-2SC4097 Datasheet
74Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.5A)
2SD1781KT146Q ROHM-2SD1781KT146Q Datasheet
59Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 0.8A)
2SA1577 ROHM-2SA1577_09 Datasheet
167Kb / 3P
   Medium Power Transistor (-32V, -05A)
MP6Z1 ROHM-MP6Z1 Datasheet
178Kb / 7P
   Medium Power Transistor (-32V, -1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com