công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISLA214P25 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISLA214P25
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, 500MSPS ADC
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA214P25 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Intersil Corporation

  ISLA214P25 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA214P25 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 39 page
background image
ISLA214P50
3
FN7571.2
December 10, 2012
10, 11
VINP
Analog Input Positive
15
CLKDIV
Tri-Level Clock Divider Control
16
IPTAT
Temperature Monitor (Output current proportional to absolute temperature)
18
RESETN
Power On Reset (Active Low)
22, 23
CLKP, CLKN
Clock Input True, Complement
24, 25
CLKDIVRSTP, CLKDIVRSTN
Synchronous Clock Divider Reset True, Complement
28, 29
D13N, D13P
LVDS Bit 13 (MSB) Output Complement, True
30, 31
D12N, D12P
LVDS Bit 12 Output Complement, True
33, 34
D11N, D11P
LVDS Bit 11 Output Complement, True
35, 36
D10N, D10P
LVDS Bit 10 Output Complement, True
37, 38
D9N, D9P
LVDS Bit 9 Output Complement, True
39, 40
D8N, D8P
LVDS Bit 8 Output Complement, True
41, 42
D7N, D7P
LVDS Bit 7 Output Complement, True
43, 44
D6N, D6P
LVDS Bit 6 Output Complement, True
46
RLVDS
LVDS Bias Resistor (connect to OVSS with 1%10kW)
47, 48
CLKOUTN, CLKOUTP
LVDS Clock Output Complement, True
49, 50
D5N, D5P
LVDS Bit 5 Output Complement, True
51, 52
D4N, D4P
LVDS Bit 4 Output Complement, True
53, 54
D3N, D3P
LVDS Bit 3 Output Complement, True
55, 56
D2N, D2P
LVDS Bit 2 Output Complement, True
57, 58
D1N, D1P
LVDS Bit 1 Output Complement, True
59, 60
D0N, D0P
LVDS Bit 0 (LSB) Output Complement, True
63, 64
ORN, ORP
LVDS Over Range Complement, True
66
SDO
SPI Serial Data Output
67
CSB
SPI Chip Select (active low)
68
SCLK
SPI Clock
69
SDIO
SPI Serial Data Input/Output
Exposed Paddle
AVSS
Analog Ground
Pin Descriptions - 72 Ld QFN, LVDS Mode (Continued)
PIN NUMBER
LVDS PIN NAME
LVDS PIN FUNCTION


Số phần tương tự - ISLA214P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 32P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P25 RENESAS-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA214P25 INTERSIL-ISLA214P25 Datasheet
963Kb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
More results

Mô tả tương tự - ISLA214P25

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P50 RENESAS-ISLA214P50 Datasheet
1Mb / 38P
   14-Bit, 500MSPS ADC
ISLA212P50 RENESAS-ISLA212P50 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA214P50_1103 INTERSIL-ISLA214P50_1103 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1150 MAXIM-MAX1150 Datasheet
77Kb / 8P
   8-Bit, 500Msps Flash ADC
19-1169; Rev 0; 12/96
MAX101 MAXIM-MAX101 Datasheet
148Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
Rev 0; 8/94
MAX101A MAXIM-MAX101A Datasheet
116Kb / 16P
   500Msps, 8-Bit ADC with Track/Hold
19-1109; Rev 0; 7/96
logo
Linear Technology
LTC2205-14 LINER-LTC2205-14 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 65Msps ADC
LTC2205-14 LINER-LTC2205-14_15 Datasheet
1Mb / 28P
   14-Bit, 65Msps ADC
LTC2208-14 LINER-LTC2208-14_15 Datasheet
718Kb / 28P
   14-Bit, 130Msps ADC
LTC1744 LINER-LTC1744 Datasheet
548Kb / 24P
   14-Bit, 50Msps ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com