công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74S163 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74S163
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous 4-Bit Binary Counters
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74S163 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74S163 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74S163 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74S163 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74S163 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74S163 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor DM74S163 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor DM74S163 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
Parameter Measurement Information
Switching Time Waveforms
Note A:The input pulses are supplied by generators having the following characteristics:
PRR
≤ 1 MHz, duty cycle ≤ 50%, Z
OUT ≈ 50Ω. For DM74S161/163, tr ≤ 2.5 ns, tf ≤ 2.5 ns. Vary PRR to measure fMAX.
Note B: Outputs QDand carry are tested at tn + 16 for DM74S161, SM74S163 where tn is the bit time when all outputs are LOW
Note C: VREF = 1.5V.
Switching Time Waveforms
Note A: The input pulses are supplied by generators having the following characteristics:
PRR
≤ 1 MHz, duty cycle ≤ 50%, Z
OUT ≈ 50Ω. tr ≤ 2.5 ns, tf ≤ 2.5 ns. Vary PRR to measure fMAX.
Note B: Enable P and enable T setup times are measured at tn + 0.
Note C:VREF = 1.5V.


Số phần tương tự - DM74S163

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DM74S163 NSC-DM74S163 Datasheet
75Kb / 6P
   SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTERS
DM74S163N NSC-DM74S163N Datasheet
75Kb / 6P
   SYNCHRONOUS 4-BIT BINARY COUNTERS
More results

Mô tả tương tự - DM74S163

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54HC163 TI-SN54HC163 Datasheet
640Kb / 24P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
SN54LV163A TI1-SN54LV163A_15 Datasheet
947Kb / 26P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
SN54LV161A TI-SN54LV161A_08 Datasheet
610Kb / 22P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
logo
National Semiconductor ...
54LS161A NSC-54LS161A Datasheet
210Kb / 12P
   Synchronous 4-Bit Binary Counters
logo
Texas Instruments
CD54AC161 TI-CD54AC161 Datasheet
383Kb / 15P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
CD54AC163 TI-CD54AC163 Datasheet
154Kb / 11P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
SN54HC161 TI-SN54HC161 Datasheet
642Kb / 24P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS161A FAIRCHILD-DM74LS161A Datasheet
103Kb / 10P
   Synchronous 4-Bit Binary Counters
logo
Texas Instruments
CD74AC161ME4 TI-CD74AC161ME4 Datasheet
553Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
SN54LV161A TI-SN54LV161A Datasheet
440Kb / 20P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
CD54ACT163 TI-CD54ACT163_08 Datasheet
677Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-BIT SYNCHRONOUS BINARY COUNTERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com