công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74S157N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74S157N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 1 of 2 Line Data Selector/Multiplexer
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74S157N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74S157N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74S157N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74S157N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74S157N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74S157N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
© 2000 Fairchild Semiconductor Corporation
DS006470
www.fairchildsemi.com
August 1986
Revised April 2000
DM74S157 • DM74S158
Quad 1 of 2 Line Data Selector/Multiplexer
General Description
These data selectors/multiplexers contain inverters and
drivers to supply full on-chip data selection to the four out-
put gates. A separate strobe input is provided. A 4-bit word
is selected from one of two sources and is routed to the
four outputs. The DM74S157 presents true data whereas
the DM74S158 presents inverted data to minimize propa-
gation delay time.
Applications
• Expand any data input point
• Multiplex dual data buses
• Generate four functions of two variables (one variable is
common)
• Source programmable counters
Features
s Buffered inputs and outputs
s Typical propagation time
DM74S157
5 ns
DM74S158
4 ns
s Typical power dissipation
DM74S157
250 mW
DM74S158
195 mW
Ordering Code:
Connection Diagrams
DM74S157
DM74S158
Order Number
Package Number
Package Description
DM74S157N
N16E
16-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide
DM74S158N
N16E
16-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide


Số phần tương tự - DM74S157N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DM74S157N NSC-DM74S157N Datasheet
128Kb / 5P
   QUAD 1 OF 2 LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
More results

Mô tả tương tự - DM74S157N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS157 FAIRCHILD-DM74ALS157 Datasheet
67Kb / 6P
   Quad 1-of-2 Line Data Selector/Multiplexer
DM74AS157 FAIRCHILD-DM74AS157 Datasheet
72Kb / 7P
   Quad 1 of 2 Line Data Selector/Multiplexer
DM74ALS257 FAIRCHILD-DM74ALS257 Datasheet
74Kb / 7P
   3-STATE Quad 1-of-2-Line Data Selector/Multiplexer
logo
STMicroelectronics
HCC40257B STMICROELECTRONICS-HCC40257B Datasheet
267Kb / 11P
   QUAD 2-LINE-TO-1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
CD40257B TI-CD40257B Datasheet
182Kb / 4P
[Old version datasheet]   CMOS QUAD 2-LINE-TO-1-LINE DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
logo
Intersil Corporation
CD40257BMS INTERSIL-CD40257BMS Datasheet
59Kb / 8P
   CMOS Quad 2 Line to 1 Line Data Selector/Multiplexer
December 1992
logo
Fairchild Semiconductor
DM74S257 FAIRCHILD-DM74S257 Datasheet
47Kb / 5P
   3-STATE Quad 1-of-2 Data Selector/Multiplexer
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC152 RENESAS-HD74HC152 Datasheet
174Kb / 6P
   1-of-8-line Data Selector/Multiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS151 FAIRCHILD-DM74ALS151 Datasheet
56Kb / 6P
   1 of 8 Line Data Selector/Multiplexer
DM74LS151 FAIRCHILD-DM74LS151 Datasheet
70Kb / 7P
   1-of-8 Line Data Selector/Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com