công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74LS83AN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74LS83AN
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-Bit Binary Adder with Fast Carry
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74LS83AN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74LS83AN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74LS83AN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74LS83AN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74LS83AN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74LS83AN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
Switching Characteristics
at VCC = 5V and TA = 25°C
From (Input)
RL = 2 kΩ
Symbol
Parameter
To (Output)
CL = 15 pF
CL = 50 pF
Units
Min
Max
Min
Max
tPLH
Propagation Delay Time
C0 to
∑1 or ∑224
28
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
C0 to
∑1 or ∑224
30
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPLH
Propagation Delay Time
C0 to
∑324
28
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
C0 to
∑324
30
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPLH
Propagation Delay Time
C0 to
∑424
28
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
C0 to
∑424
30
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPLH
Propagation Delay Time
Ai, Bi to ∑i
24
28
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
Ai, Bi to ∑i
24
30
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPLH
Propagation Delay Time
C0 to C4
17
24
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
C0 to C4
17
25
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPLH
Propagation Delay Time
Ai, Bi to C4
17
24
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
Ai, Bi to C4
17
26
ns
HIGH-to-LOW Level Output


Số phần tương tự - DM74LS83AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DM74LS83AN NSC-DM74LS83AN Datasheet
108Kb / 4P
   4-BIT BINARY ADDERS WITH FAST CARRY
More results

Mô tả tương tự - DM74LS83AN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74LS283 FAIRCHILD-DM74LS283 Datasheet
63Kb / 6P
   4-Bit Binary Adder with Fast Carry
DM74S283 FAIRCHILD-DM74S283 Datasheet
53Kb / 5P
   4-Bit Binary Adder with Fast Carry
logo
National Semiconductor ...
MM54HC283 NSC-MM54HC283 Datasheet
127Kb / 6P
   4-Bit Binary Adder with Fast Carry
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC283 HITACHI-HD74AC283 Datasheet
63Kb / 12P
   4-bit Binary Full Adder with Fast Carry
logo
National Semiconductor ...
54F283DM NSC-54F283DM Datasheet
184Kb / 10P
   4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry
logo
NXP Semiconductors
74HC283N PHILIPS-74HC283N Datasheet
111Kb / 20P
   4-bit binary full adder with fast carry
Rev. 03-11 November 2004
logo
Texas Instruments
CD54AC283 TI-CD54AC283_07 Datasheet
404Kb / 12P
[Old version datasheet]   4-Bit Binary Fill Adder With Fast Carry
CD74AC283 TI-CD74AC283 Datasheet
254Kb / 10P
[Old version datasheet]   4-Bit Binary Fill Adder With Fast Carry
logo
Fairchild Semiconductor
74F283 FAIRCHILD-74F283_04 Datasheet
74Kb / 6P
   4-Bit Binary Full Adder with Fast Carry
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC83 RENESAS-HD74HC83 Datasheet
102Kb / 7P
   4-bit Binary Full Adder (with Fast Carry)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com