công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STI10N62K3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STI10N62K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 620 V, 0.68typ., 8.4 A SuperMESH3?
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STI10N62K3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STI10N62K3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STI10N62K3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
STF10N62K3, STFI10N62K3, STI10N62K3, STP10N62K3
Electrical characteristics
Doc ID 15640 Rev 4
7/17
Figure 8.
Normalized BVDSS vs temperature
Figure 9.
Static drain-source on-resistance
Figure 10.
Output capacitance stored energy
Figure 11.
Capacitance variations
Figure 12.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 13.
Normalized on-resistance vs
temperature
BVDSS
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25 50
100
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
125 150
ID = 1 mA
AM03913v1
RDS(on)
0.072
0.070
0.068
0.066
0
2
ID(A)
(
Ω)
1
3
0.074
0.076
0.078
VGS=10V
5
4
6
7
8
AM03914v1
Ecoss
3
2
1
0
0
100
VDS(V)
(µJ)
400
4
200 300
5
6
500
600
7
AM03917v1
C
1000
100
10
0.1
10
VDS(V)
(pF)
1
100
Ciss
Coss
Crss
AM03916v1
VGS
6
4
2
0
0
Qg(nC)
(V)
30
8
10
20
10
VDD=496V
ID=8A
40
12
300
200
100
0
400
500
VDS
AM03915v1
VDS
(V)
RDS(on)
2.0
1.5
1.0
0.5
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25 50
100 125 150
0.0
AM03919v1
VGS = 10 V
ID = 4 A


Số phần tương tự - STI10N62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STI10NM60N STMICROELECTRONICS-STI10NM60N Datasheet
702Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.53 Ω typ.,10 A MDmesh™ II Power MOSFET in I²PAK package
December 2015
More results

Mô tả tương tự - STI10N62K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF4N62K3 STMICROELECTRONICS-STF4N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 1.7 廓 typ., 3.8 A SuperMESH3 Power MOSFET
STB4N62K3 STMICROELECTRONICS-STB4N62K3 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 620 V, 1.7 廓, 3.8 A SuperMESH3 Power MOSFET
STF13N95K3 STMICROELECTRONICS-STF13N95K3 Datasheet
861Kb / 19P
   N-channel 950 V, 0.68 Ohm typ., 10 A Zener-protected SuperMESH3
STU2N62K3 STMICROELECTRONICS-STU2N62K3 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 620 V, 3 ohm, 2.2 A SuperMESH3 Power MOSFET
STB5N62K3 STMICROELECTRONICS-STB5N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 1.28 ohm, 4.2 A SuperMESH3 Power MOSFET
STF6N62K3 STMICROELECTRONICS-STF6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-220FP, IPAKFP, IPAK, TO-220, IPAK packages
logo
STATEK CORPORATION
STP6N62K3 STATEK-STP6N62K3 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 620 V, 0.95 廓 typ., 5.5 A SuperMESH3??Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAKFP, I짼PAK, TO-220, IPAK packages
STD3LN62K3 STATEK-STD3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFE DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
logo
STMicroelectronics
STF3LN62K3 STMICROELECTRONICS-STF3LN62K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 620 V, 2.5 廓 , 2.5 A SuperMESH3??Power MOSFET DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
February 2011 Rev 1
STD6N62K3 STMICROELECTRONICS-STD6N62K3 Datasheet
433Kb / 17P
   N-channel 620 V, 1.1 廓, 5.5 A, IPAK, DPAK, TO-220,TO-220FP SuperMESH3??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com