công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74AS573N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74AS573N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Octal D-Type Transparent Latch with 3-STATE Outputs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74AS573N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74AS573N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74AS573N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74AS573N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74AS573N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74AS573N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor DM74AS573N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
Switching Characteristics
over recommended operating free air temperature range
Symbol
Parameter
Conditions
From
To
Min
Max
Units
tPLH
Propagation Delay Time
VCC = 4.5V to 5.5V
Data
Any Q
3
6
ns
LOW-to-HIGH Level Output
RL = 500Ω
tPHL
Propagation Delay Time
CL = 50 pF
Data
Any Q
3
6
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPLH
Propagation Delay Time
Enable
Any Q
6
11.5
ns
LOW-to-HIGH Level Output
tPHL
Propagation Delay Time
Enable
Any Q
4
7.5
ns
HIGH-to-LOW Level Output
tPZH
Output Enable Time
Output Control
Any Q
2
6.5
ns
to HIGH Level Output
tPZL
Output Enable Time
Output Control
Any Q
4
9.5
ns
to LOW Level Output
tPHZ
Output Disable Time
Output Control
Any Q
2
6.5
ns
from HIGH Level Output
tPLZ
Output Disable Time
Output Control
Any Q
2
7
ns
from LOW Level Output


Số phần tương tự - DM74AS573N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74AS574 FAIRCHILD-DM74AS574 Datasheet
60Kb / 6P
   Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops with 3-STATE Outputs
DM74AS574N FAIRCHILD-DM74AS574N Datasheet
60Kb / 6P
   Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops with 3-STATE Outputs
DM74AS574WM FAIRCHILD-DM74AS574WM Datasheet
60Kb / 6P
   Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops with 3-STATE Outputs
More results

Mô tả tương tự - DM74AS573N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54HC373-DIE TI1-SN54HC373-DIE Datasheet
114Kb / 5P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC573A-Q1 TI1-SN74LVC573A-Q1_15 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
74AC11373 TI1-74AC11373_14 Datasheet
260Kb / 11P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Diodes Incorporated
74LVC373A DIODES-74LVC373A Datasheet
473Kb / 10P
   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Texas Instruments
SN74LV373A-Q1 TI1-SN74LV373A-Q1 Datasheet
215Kb / 10P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH373 TI-SN74ALVCH373 Datasheet
215Kb / 12P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
74ACT11373 TI-74ACT11373 Datasheet
103Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN64BCT373 TI1-SN64BCT373 Datasheet
77Kb / 4P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC573 TI-SN74LVC573 Datasheet
83Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
DM74AS373 FAIRCHILD-DM74AS373 Datasheet
58Kb / 6P
   Octal D-Type Transparent Latch with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com