công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP32NM50N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP32NM50N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500 V, 0.1typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP32NM50N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP32NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP32NM50N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
STB32NM50N, STF32NM50N, STP32NM50N, STW32NM50N
Package mechanical data
Doc ID 023436 Rev 1
11/21
Figure 24.
D²PAK (TO-263) drawing
Figure 25.
D²PAK footprint(a)
a.
All dimensions are in millimeters
0079457_T
16.90
12.20
9.75
3.50
5.08
1.60
Footprint


Số phần tương tự - STP32NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP32NM50N STMICROELECTRONICS-STP32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
logo
Inchange Semiconductor ...
STP32NM50N ISC-STP32NM50N Datasheet
275Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STP32NM50N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF32NM50N STMICROELECTRONICS-STF32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STB23NM50N STMICROELECTRONICS-STB23NM50N Datasheet
867Kb / 21P
   N-channel 500 V, 0.162 廓, 17 A TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK MDmesh??II Power MOSFET
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STF18NM80 STMICROELECTRONICS-STF18NM80 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 800 V, 0.25 廓, 17 A, MDmesh??Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
STF30N65M5 STMICROELECTRONICS-STF30N65M5 Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 650 V, 0.125 廓, 22 A, MDmesh??V Power MOSFET D짼PAK, TO-220FP, I짼PAK, TO-220, TO-247
September 2011 Rev 3
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STB28NM60ND STMICROELECTRONICS-STB28NM60ND Datasheet
1Mb / 22P
   N-channel 600 V, 0.13 廓 typ., 23 A FDmesh??II Power MOSFETs in D짼PAK, TO-220FP, TO-220 and TO-247 packages
May 2014 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com