công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP6N120K3 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP6N120K3
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 1200 V, 1.95typ., 6 A SuperMESH3??Power MOSFET in TO-3PF, TO-220 and TO-247 packages
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP6N120K3 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STP6N120K3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP6N120K3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
Package mechanical data
STFW6N120K3, STP6N120K3, STW6N120K3
10/17
Doc ID 15572 Rev 3
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.
Table 9.
TO-3PF mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A5.30
5.70
C2.80
3.20
D3.10
3.50
D1
1.80
2.20
E0.80
1.10
F0.65
0.95
F2
1.80
2.20
G
10.30
11.50
G1
5.45
H
15.30
15.70
L
9.80
10
10.20
L2
22.80
23.20
L3
26.30
26.70
L4
43.20
44.40
L5
4.30
4.70
L6
24.30
24.70
L7
14.60
15
N1.80
2.20
R3.80
4.20
Dia
3.40
3.80


Số phần tương tự - STP6N120K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP6N120K3 STMICROELECTRONICS-STP6N120K3 Datasheet
798Kb / 17P
   N-channel 1200 V, 1.95 Ohm typ., 6 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-3PF, TO-220 and TO-247 packages
More results

Mô tả tương tự - STP6N120K3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFW6N120K3 STMICROELECTRONICS-STFW6N120K3 Datasheet
798Kb / 17P
   N-channel 1200 V, 1.95 Ohm typ., 6 A SuperMESH3 Power MOSFET in TO-3PF, TO-220 and TO-247 packages
STP1N105K3 STMICROELECTRONICS-STP1N105K3 Datasheet
673Kb / 18P
   N-channel 1050 V, 8 廓 typ., 1.4 A SuperMESH3??Power MOSFET in TO-220FP, TO-3PF and TO-220 packages
STFW69N65M5 STMICROELECTRONICS-STFW69N65M5 Datasheet
672Kb / 16P
   N-channel 650 V, 0.037 廓 typ., 58 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-3PF and TO-247 packages
STFW3N150 STMICROELECTRONICS-STFW3N150_10 Datasheet
765Kb / 15P
   N-channel 1500 V, 6 廓, 2.5 A, PowerMESH??Power MOSFET in TO-220, TO-247, TO-3PF
STFW45N65M5 STMICROELECTRONICS-STFW45N65M5 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 650 V, 35 A, 0.067 廓 typ., MDmesh??V Power MOSFETs in TO-3PF, TO-247 and TO-247 long leads packages
May 2014 Rev 2
STD4N52K3 STMICROELECTRONICS-STD4N52K3 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 525 V, 2.5 A, 2.1 廓 typ., SuperMESH3??Power MOSFET in DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STFW4N150 STMICROELECTRONICS-STFW4N150_09 Datasheet
762Kb / 15P
   N-channel 1500 V, 5 廓, 4 A, PowerMESH??Power MOSFET in TO-220, TO-247, TO-3PF
STF20N65M5 STMICROELECTRONICS-STF20N65M5 Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 650 V, 0.160 廓 typ., 18 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220 and TO-247 packages
February 2013 Rev 2
STW36N55M5 STMICROELECTRONICS-STW36N55M5 Datasheet
764Kb / 15P
   N-channel 550 V, 0.06 typ., 33 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220 and TO-247 packages
STP46NF30 STMICROELECTRONICS-STP46NF30 Datasheet
1Mb / 19P
   N-channel 300 V, 0.063 廓 typ, 42 A, STripFET??II Power MOSFET in D2PAK, TO-220 and TO-247 packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com