công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD13NM60N bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD13NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.28typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD13NM60N bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STD13NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
Electrical characteristics
STF/I/P/U/W13NM60N
8/21
Doc ID 15420 Rev 5
Figure 14.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 15.
Capacitance variations
Figure 16.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 17.
Normalized on-resistance vs
temperature
Figure 18. Source-drain diode forward
characteristics
VGS
6
4
2
0
0
Qg(nC)
(V)
20
8
10
10
VDD=480V
ID=11A
30
12
300
200
100
0
400
500
VDS
VDS(V)
AM03305v1
VGS(th)
1.00
0.90
0.80
0.70
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
1.10
75
25
50
100
ID=250µA
AM03306v1
RDS(on)
1.1
0.9
0.7
0.5
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25
50
100
1.7
1.5
1.3
1.9
2.1
ID=5.5A
AM03307v1
VSD
0
4
ISD(A)
(V)
2
10
6
8
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
TJ=-50°C
TJ=25°C
TJ=150°C
AM09290v1


Số phần tương tự - STD13NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   Low gate input resistance
June 2015 Rev 3
logo
Inchange Semiconductor ...
STD13NM60N ISC-STD13NM60N Datasheet
300Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STD13NM60ND STMICROELECTRONICS-STD13NM60ND Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.32 typ., 11 A, FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in DPAK
logo
Inchange Semiconductor ...
STD13NM60ND ISC-STD13NM60ND Datasheet
323Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD13NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP13NM60N STMICROELECTRONICS-STP13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 ohm typ., 11 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, I2PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STF13NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF13NM60N-H Datasheet
791Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.28 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
STW16N65M5 STMICROELECTRONICS-STW16N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
STP16N60M2 STMICROELECTRONICS-STP16N60M2 Datasheet
453Kb / 16P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??M2 Power MOSFET in TO-220 and IPAK packages
March 2015 Rev 1
STI18NM60N STMICROELECTRONICS-STI18NM60N Datasheet
998Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.27 廓, 13 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK and I짼PAK
STP13N60M2 STMICROELECTRONICS-STP13N60M2 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 600 V, 0.35 廓 typ., 11 A MDmesh II Plus??low Qg Power MOSFETs in TO-220, IPAK and TO-247 packages
February 2014 Rev 5
STP26NM60N STMICROELECTRONICS-STP26NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   N-channel 600 V, 0.135 廓 typ., 20 A MDmesh??II Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP and TO-247 packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com