công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD13NM60N bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD13NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.28typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD13NM60N bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STD13NM60N Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD13NM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
STF/I/P/U/W13NM60N
Electrical characteristics
Doc ID 15420 Rev 5
7/21
Figure 8.
Safe operating area for IPAK
Figure 9.
Thermal impedance for IPAK
Figure 10.
Output characteristics
Figure 11.
Transfer characteristics
Figure 12.
Normalized VDS vs temperature
Figure 13.
Static drain-source on-resistance
VDS
-50
0
TJ(°C)
(norm)
-25
75
25
50
100
0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
ID=1mA
1.08
1.10
AM09028v1
RDS(on)
0.26
0.24
0.22
0.2
0
4
ID(A)
(
Ω)
2
6
0.28
0.30
VGS=10V
8
10
AM03302v1


Số phần tương tự - STD13NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   Low gate input resistance
June 2015 Rev 3
logo
Inchange Semiconductor ...
STD13NM60N ISC-STD13NM60N Datasheet
300Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
STMicroelectronics
STD13NM60ND STMICROELECTRONICS-STD13NM60ND Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 600 V, 0.32 typ., 11 A, FDmesh II Power MOSFET (with fast diode) in DPAK
logo
Inchange Semiconductor ...
STD13NM60ND ISC-STD13NM60ND Datasheet
323Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD13NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP13NM60N STMICROELECTRONICS-STP13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 ohm typ., 11 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, I2PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STD14NM50N STMICROELECTRONICS-STD14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STB14NM50N STMICROELECTRONICS-STB14NM50N Datasheet
1Mb / 26P
   N-channel 500 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, DPAK, TO-220FP, I짼PAK and TO-220 packages
STF13NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF13NM60N-H Datasheet
791Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.28 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
STW16N65M5 STMICROELECTRONICS-STW16N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
STP16N60M2 STMICROELECTRONICS-STP16N60M2 Datasheet
453Kb / 16P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 12 A MDmesh??M2 Power MOSFET in TO-220 and IPAK packages
March 2015 Rev 1
STI18NM60N STMICROELECTRONICS-STI18NM60N Datasheet
998Kb / 18P
   N-channel 600 V, 0.27 廓, 13 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK and I짼PAK
STP13N60M2 STMICROELECTRONICS-STP13N60M2 Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 600 V, 0.35 廓 typ., 11 A MDmesh II Plus??low Qg Power MOSFETs in TO-220, IPAK and TO-247 packages
February 2014 Rev 5
STP26NM60N STMICROELECTRONICS-STP26NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   N-channel 600 V, 0.135 廓 typ., 20 A MDmesh??II Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP and TO-247 packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com