công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADM6993X-AD-T-1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện ADM6993X-AD-T-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADM6993/X HDLC to Fast Ethernet Converter
Download  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

ADM6993X-AD-T-1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG ADM6993X-AD-T-1 Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 77 page
background image
Data Sheet
9
Rev 1.11, 2005-11-28
ADM6993/X
Product Overview
1.3
Block Diagram
Figure 1
ADM6993/X Block Diagram
1.4
Data Lengths Conventions
Table 1
Data Lengths Conventions
qword
64 bits
dword
32 bits
word
16 bits
byte
8 bits
nibble
4 bits
PORT1
MAC
PORT2
MAC
PORT0
MAC
DMA
Learn
DMA
Learn
DMA
Learn
Packet Buffer
Address Filtering
Buffer
Management
Switch
Fabric
Link List
Link List Buffer
MAC Address
Buffer
EEPROM
Interface
SMI
Interface
LED
Display
RCV
CLKGEN
RSTGEN
CENCTRL
MUX
PORT1
TX/FX PHY
PORT0
TX/FX PHY
MUX
MII
RMII
GPSI
HDLC
MII
RMII
GPSI


Số phần tương tự - ADM6993X-AD-T-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM699 AD-ADM699 Datasheet
254Kb / 4P
   Microprocessor Supervisory Circuits
REV. 0
logo
Infineon Technologies A...
ADM6992C INFINEON-ADM6992C Datasheet
5Mb / 82P
   Two Port Bridge Fiber to Fast Ethernet Converter
Data Sheet, Rev. 1.02, Nov. 2005
ADM6992CX INFINEON-ADM6992CX Datasheet
5Mb / 82P
   Two Port Bridge Fiber to Fast Ethernet Converter
Data Sheet, Rev. 1.02, Nov. 2005
ADM6992F INFINEON-ADM6992F Datasheet
3Mb / 82P
   Fiber to Fast Ethernet Converter
Rev. 1.02, Nov. 2005
ADM6992FX INFINEON-ADM6992FX Datasheet
3Mb / 82P
   Fiber to Fast Ethernet Converter
Rev. 1.02, Nov. 2005
More results

Mô tả tương tự - ADM6993X-AD-T-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
NINJAF INFINEON-NINJAF Datasheet
3Mb / 82P
   Fiber to Fast Ethernet Converter
Rev. 1.02, Nov. 2005
ADM6992C INFINEON-ADM6992C Datasheet
5Mb / 82P
   Two Port Bridge Fiber to Fast Ethernet Converter
Data Sheet, Rev. 1.02, Nov. 2005
logo
Level One
FVM-1000 LVL1-FVM-1000 Datasheet
1Mb / 3P
   RJ45 to SFP Managed Fast Ethernet Media Converter
logo
Weidmuller
1286880000 WEIDMULLER-1286880000 Datasheet
244Kb / 4P
   Industrial Fast Ethernet media converter
1286890000 WEIDMULLER-1286890000 Datasheet
243Kb / 4P
   Industrial Fast Ethernet media converter
1286900000 WEIDMULLER-1286900000 Datasheet
243Kb / 4P
   Industrial Fast Ethernet media converter
logo
Level One
IEC-4000 LVL1-IEC-4000 Datasheet
506Kb / 3P
   Industrial Fast Ethernet mini Media Converter
IEC-4002 LVL1-IEC-4002 Datasheet
515Kb / 3P
   Industrial Fast Ethernet Mini Media Converter
IEC-4301 LVL1-IEC-4301 Datasheet
515Kb / 3P
   Industrial Fast Ethernet Mini Media Converter
logo
Davicom Semiconductor, ...
DM9620A(I) DAVICOM-DM9620A(I) Datasheet
1Mb / 69P
   USB2.0 to Fast Ethernet Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com