công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74ALS32N bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74ALS32N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input OR Gate
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74ALS32N bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74ALS32N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS32N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS32N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS32N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS32N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
© 2000 Fairchild Semiconductor Corporation
DS006190
www.fairchildsemi.com
September 1986
Revised February 2000
DM74ALS32
Quad 2-Input OR Gate
General Description
This device contains four independent gates, each of which
performs the logic OR function.
Features
s Switching specifications at 50 pF
s Switching specifications guaranteed over full tempera-
ture and VCC range
s Advanced oxide-isolated, ion-implanted Schottky TTL
process
s Functionally and pin for pin compatible with Schottky
and low power Schottky TTL counterpart
s Improved AC performance over Schottky and low power
Schottky counterparts
Ordering Code:
Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code.
Connection Diagram
Function Table
Y
= A + B
H
= HIGH Logic Level
L
= LOW Logic Level
Order Number
Package Number
Package Description
DM74ALS32M
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150 Narrow
DM74ALS32SJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
DM74ALS32N
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide
Inputs
Output
AB
Y
LLL
LH
H
HL
H
HH
H


Số phần tương tự - DM74ALS32N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS30A FAIRCHILD-DM74ALS30A Datasheet
59Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
DM74ALS30AM FAIRCHILD-DM74ALS30AM Datasheet
59Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
DM74ALS30AN FAIRCHILD-DM74ALS30AN Datasheet
59Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
DM74ALS30ASJ FAIRCHILD-DM74ALS30ASJ Datasheet
59Kb / 5P
   8-Input NAND Gate
DM74ALS373 FAIRCHILD-DM74ALS373 Datasheet
71Kb / 7P
   Octal D-Type 3-STATE Transparent Latch
More results

Mô tả tương tự - DM74ALS32N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC4071BP TOSHIBA-TC4071BP Datasheet
181Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT OR GATE
logo
Intersil Corporation
CD54AC32 INTERSIL-CD54AC32 Datasheet
14Kb / 1P
   Quad 2-Input OR Gate
June 1997
logo
National Semiconductor ...
54F32 NSC-54F32 Datasheet
128Kb / 6P
   Quad 2-Input OR Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS32 MOTOROLA-SN54LS32 Datasheet
121Kb / 4P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
logo
ON Semiconductor
MC74HC32A ONSEMI-MC74HC32A Datasheet
129Kb / 8P
   Quad 2-Input OR Gate
March, 2000 ??Rev. 7
logo
NXP Semiconductors
74ALS32 PHILIPS-74ALS32 Datasheet
97Kb / 8P
   Quad 2-Input OR gate
1991 Feb 08
logo
ON Semiconductor
MC74AC32 ONSEMI-MC74AC32 Datasheet
138Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
October, 2006 ??Rev. 7
logo
Integral Corp.
IN74VHCT32 INTEGRAL-IN74VHCT32 Datasheet
253Kb / 6P
   Quad 2-Input OR Gate
logo
STMicroelectronics
74AC32 STMICROELECTRONICS-74AC32 Datasheet
70Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
74LVQ32 STMICROELECTRONICS-74LVQ32 Datasheet
56Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT OR GATE
February 1999
logo
System Logic Semiconduc...
SL74HC32 SLS-SL74HC32 Datasheet
35Kb / 4P
   Quad 2-Input OR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com