công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2345P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Analog Power

tên linh kiện AM2345P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P - Channel 40V (D-S) MOSFET
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM2345P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Analog Power

  AM2345P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM2345P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM2345P Datasheet HTML 3Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1
AM2345P
Analog Power
PRELIMINARY
Publication Order Number:
DS-AM2345_A
These miniature surface mount MOSFETs
utilize a high cell density trench process to
provide low r
DS(on) and to ensure minimal
power loss and heat dissipation. Typical
applications are DC-DC converters and
power management in portable and
battery-powered products such as
computers, printers, PCMCIA cards,
cellular and cordless telephones.
P - Channel 40V (D-S) MOSFET
Low r
DS(on) provides higher efficiency and
extends battery life
Low thermal impedance copper leadframe
SOT-23 saves board space
Fast switching speed
High performance trench technology
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.
b.
Pulse width limited by maximum junction temperature
Symbol
Maximum
Units
t <= 5 sec
100
Steady-State
150
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
oC/W
Maximum Junction-to-Ambient
a
RTHJA
D
S
G
VDS (V)
rDS(on) (O)
ID(A)
0.164 @ V
GS= -10 V
-3.2
0.260 @ V
GS= -4.5V
-2.6
-40
PRODUCTSUMMARY
Symbol
Ratings
Units
VDS
-40
VGS
±20
TA=25
o
C
± 3.2
TA=70
o
C
± 2.7
IDM
±10
IS
0.4
A
TA=25
o
C
1.25
TA=70
o
C
0.8
TJ, Tstg
-55 to 150
o
C
Power Dissipation
a
PD
Operating Junction and Storage Temperature Range
W
Continuous Source Current (Diode Conduction)
a
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25
oC UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Pulsed Drain Current
b
V
Gate-Source Voltage
Drain-Source Voltage
Continuous Drain Current
a
ID
A


Số phần tương tự - AM2345P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM2345PE ANALOGPOWER-AM2345PE Datasheet
183Kb / 3P
   P - Channel 40V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM2345P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM2345PE ANALOGPOWER-AM2345PE Datasheet
183Kb / 3P
   P - Channel 40V (D-S) MOSFET
AM2341P ANALOGPOWER-AM2341P Datasheet
140Kb / 3P
   P - Channel 40V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AFC4599WS8RG VBSEMI-AFC4599WS8RG Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
SI4564DY VBSEMI-SI4564DY Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
SPC4527S8RGB VBSEMI-SPC4527S8RGB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
SP8M21TB VBSEMI-SP8M21TB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
SPC4527WS8RGB VBSEMI-SPC4527WS8RGB Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
SSG4542C VBSEMI-SSG4542C Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
SSM4565GM VBSEMI-SSM4565GM Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
AM4545C-T1-PF VBSEMI-AM4545C-T1-PF Datasheet
1Mb / 14P
   N- and P-Channel 40V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com