công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2343P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Analog Power

tên linh kiện AM2343P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM2343P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Analog Power

  AM2343P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM2343P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM2343P Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM2343P Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM2343P Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Analog Power
AM2343P
P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
VDS (V)
ID(A)
-3.9
-3.2
Symbol
Limit
Units
VDS
-30
VGS
±20
TA=25°C
-3.9
TA=70°C
-3.1
IDM
-10
IS
-1.7
A
TA=25°C
1.3
TA=70°C
0.8
TJ, Tstg
-55 to 150
°C
Symbol
Maximum
Units
100
166
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.
b.
Pulse width limited by maximum junction temperature
Power Dissipation
a
t <= 10 sec
Steady State
RθJA
ID
A
PD
W
Gate-Source Voltage
PRODUCT SUMMARY
-30
rDS(on) (mΩ)
57 @ VGS = -10V
89 @ VGS = -4.5V
Pulsed Drain Current
b
Continuous Source Current (Diode Conduction)
a
THERMAL RESISTANCE RATINGS
°C/W
Parameter
Operating Junction and Storage Temperature Range
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
V
Parameter
Drain-Source Voltage
Maximum Junction-to-Ambient
a
Continuous Drain Current
a
Key Features:
• Low rDS(on) trench technology
• Low thermal impedance
• Fast switching speed
Typical Applications:
• White LED boost converters
• Automotive Systems
• Industrial DC/DC Conversion Circuits
© Preliminary
1
Publication Order Number:
DS_AM2343P_1A


Số phần tương tự - AM2343P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM2343PE ANALOGPOWER-AM2343PE Datasheet
347Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM2343P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com