công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG623BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG623BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 짹5 V/5 V, 4 廓 Dual SPST Switches
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG623BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADG623BRMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADG623BRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
ADG621/ADG622/ADG623
Rev. B | Page 11 of 12
NETWORK
ANALYZER
VDD
VSS
0.1µF
0.1µF
VDD
VSS
IN
VIN
S
D
OFF ISOLATION = 20 LOG
VOUT
VS
GND
50
50
RL
50
VS
VOUT
Figure 22. Off Isolation
CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK = 20 LOG
NETWORK
ANALYZER
VDD
VSS
0.1µF
0.1µF
VDD
VSS
IN
VOUT
VS
GND
50
RL
50
VS
VOUT
D1
S1
S2
D2
R
50
R
50
Figure 23. Channel-to-Channel Crosstalk
NETWORK
ANALYZER
VDD
VSS
0.1µF
0.1µF
VDD
VSS
IN
VIN
S
D
INSERTION LOSS = 20 LOG
VOUT WITH SWITCH
VOUT WITHOUT SWITCH
GND
50
RL
50
VS
VOUT
Figure 24. Bandwidth


Số phần tương tự - ADG623BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG623BRM AD-ADG623BRM Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG623BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG619 AD-ADG619_07 Datasheet
365Kb / 16P
   CMOS, 짹5 V/5 V, 4 廓, Single SPDT Switches
REV. C
ADG622BRMZ AD-ADG622BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 5 V/5 V, 4 Dual SPST Switches
REV. B
ADG621BRMZ AD-ADG621BRMZ Datasheet
378Kb / 12P
   CMOS 5,-5 V/5 V, 4 ohm Dual SPST Switches
REV. B
ADG1421 AD-ADG1421 Datasheet
476Kb / 16P
   2.1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Dual SPST Switches
REV. 0
ADG621 AD-ADG621 Datasheet
141Kb / 12P
   CMOS -5 V/ 5V 4 OHM DUAL SPST SWITCHES
REV. 0
ADG1401 AD-ADG1401 Datasheet
447Kb / 16P
   1 廓 On Resistance, 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS SPST Switches
REV. 0
ADG1611 AD-ADG1611 Datasheet
436Kb / 16P
   1 廓 Typical On Resistance, 짹5 V, 12 V, 5 V, and 3.3 V Quad SPST Switches
REV. B
ADG4612 AD-ADG4612 Datasheet
393Kb / 24P
   Power-Off Protection 짹5 V, 12 V, Quad SPST Switches with 5 廓 On Resistance
REV. 0
ADG601 AD-ADG601 Datasheet
132Kb / 8P
   2 ohm CMOS -5 V/5 V, SPST SWITCHES
REV. 0
ADG1414 AD-ADG1414 Datasheet
462Kb / 20P
   9.5 廓 RON 짹15 V/12 V/짹5 V iCMOS Serially-Controlled Octal SPST Switches
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com