công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7982BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7982BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7982BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7982BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7982BRMZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
AD7982
Rev. A | Page 9 of 24
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VDD = 2.5 V, REF = 5.0 V, VIO = 3.3 V.
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
0
65536
131072
196608
262144
CODE
POSITIVE INL: +0.79 LSB
NEGATIVE INL: –0.68 LSB
Figure 6. Integral Nonlinearity vs. Code
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
3FFF0
3FFF2
3FFF4
3FFF6
3FFF8
3FFFA
3FFFC
CODE IN HEX
00
29
745
881
43
0
0
7795
29064
50975
32476
9064
Figure 7. Histogram of a DC Input at the Code Center
0
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–140
–160
–180
0
100
200
300
400
500
FREQUENCY (kHz)
fS = 1MSPS
fIN = 2kHz
SNR = 97.3dB
THD = –121.8dB
SFDR = 120.2dB
SINAD = 97.3dB
Figure 8. FFT Plot
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
0
65536
131072
196608
262144
CODE
POSITIVE INL: +0.46 LSB
NEGATIVE INL: –0.49 LSB
Figure 9. Differential Nonlinearity vs. Code
50000
45000
40000
35000
30000
25000
0
0
1
2
3
4
5
6789A
D
CODE IN HEX
00
7
145
70
0
20000
15000
10000
5000
222
C
B
16682
44806
43239
20013
3158
2793
Figure 10. Histogram of a DC Input at the Code Transition
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
INPUT LEVEL (dB)
Figure 11. SNR vs. Input Level


Số phần tương tự - AD7982BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
672Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
570Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7982BRMZRL7 AD-AD7982BRMZRL7 Datasheet
570Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7982BRMZRL7 AD-AD7982BRMZRL7 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7982BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7982BRMZ AD-AD7982BRMZ Datasheet
672Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. A
AD7982BRMZRL7 AD-AD7982BRMZRL7 Datasheet
570Kb / 24P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP/QFN
REV. B
AD7982 AD-AD7982_15 Datasheet
2Mb / 25P
   18 Bit 1 MSPS PulSAR 7.0 mW ADC in MSOP QFN
REV. C
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7643 AD-AD7643_15 Datasheet
683Kb / 28P
   18-Bit, 1.25 MSPS PulSAR
REV. 0
AD7986BCPZ AD-AD7986BCPZ Datasheet
472Kb / 28P
   18-Bit, 2 MSPS PulSAR 15 mW ADC in LFCSP (QFN)
REV. B
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7984 AD-AD7984 Datasheet
722Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/QFN
REV. 0
AD7643 AD-AD7643 Datasheet
530Kb / 29P
   18-Bit, 1.25 MSPS PulSAR ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com