công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74ALS125 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74ALS125
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 3-STATE Buffer
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74ALS125 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74ALS125 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS125 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS125 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS125 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS125 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
Switching Characteristics
Symbol
Parameter
From
To
Conditions
Min
Max
Units
(Input)
(Output)
tPLH
Propagation Delay Time
AY
VCC = 4.5V to 5.5V,
310
ns
LOW-to-HIGH Level Output
CL = 50 pF,
tPHL
Propagation Delay Time
AY
R1
= 500Ω,
210
ns
HIGH-to-LOW Level Output
R2
= 500Ω,
tPZH
Output Enable Time
CY
TA = Min to Max
213
ns
to HIGH Level Output
tPZL
Output Enable Time
CY
2
12
ns
to LOW Level Output
tPHZ
Output Disable Time
CY
1
8
ns
from HIGH Level Output
tPLZ
Output Disable Time
CY
2
13
ns
from LOW Level Output


Số phần tương tự - DM74ALS125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS1240A FAIRCHILD-DM74ALS1240A Datasheet
39Kb / 4P
   Octal 3-STATE Bus Driver
DM74ALS1240AWM FAIRCHILD-DM74ALS1240AWM Datasheet
39Kb / 4P
   Octal 3-STATE Bus Driver
More results

Mô tả tương tự - DM74ALS125

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT126 NEXPERIA-74ABT126 Datasheet
219Kb / 11P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 6 - 8 October 2020
logo
NXP Semiconductors
74ABT125 PHILIPS-74ABT125 Datasheet
93Kb / 10P
   Quad buffer 3-State
1998 Jan 16
74ABT126 PHILIPS-74ABT126_15 Datasheet
91Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-17 February 2005
logo
Fairchild Semiconductor
74F125SCX FAIRCHILD-74F125SCX Datasheet
79Kb / 5P
   Quad Buffer (3-STATE)
logo
NXP Semiconductors
74ABT126D-602 PHILIPS-74ABT126D-602 Datasheet
91Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-17 February 2005
logo
Nexperia B.V. All right...
74ABT125 NEXPERIA-74ABT125 Datasheet
245Kb / 12P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 9 - 13 March 2023
logo
NXP Semiconductors
74ABT125 NXP-74ABT125 Datasheet
162Kb / 15P
   Quad buffer; 3-state
Rev. 04-27 April 2010
logo
Fairchild Semiconductor
74F125 FAIRCHILD-74F125 Datasheet
66Kb / 5P
   Quad Buffer (3-STATE)
DM74LS126A FAIRCHILD-DM74LS126A Datasheet
48Kb / 4P
   Quad 3-STATE Buffer
logo
NXP Semiconductors
74ABT126 PHILIPS-74ABT126 Datasheet
92Kb / 10P
   Quad buffer 3-State
1998 Jan 16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com