công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16825DGGRG4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16825DGGRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Member of the Texas Instruments Widebus
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74ALVCH16825DGGRG4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16825DGGRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
www.ti.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
SWITCHING CHARACTERISTICS
SN74ALVCH16825
18-BIT BUFFER/DRIVER
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES039D – JULY 1995 – REVISED OCTOBER 2004
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN TYP(1)
MAX
UNIT
IOH = -100 µA
1.65 V to 3.6 V
VCC - 0.2
IOH = -4 mA
1.65 V
1.2
IOH = -6 mA
2.3 V
2
VOH
2.3 V
1.7
V
IOH = -12 mA
2.7 V
2.2
3 V
2.4
IOH = -24 mA
3 V
2
IOL = 100 µA
1.65 V to 3.6 V
0.2
IOL = 4 mA
1.65 V
0.45
IOL = 6 mA
2.3 V
0.4
VOL
V
2.3 V
0.7
IOL = 12 mA
2.7 V
0.4
IOL = 24 mA
3 V
0.55
II
VI = VCC or GND
3.6 V
±5
µA
VI = 0.58 V
1.65 V
25
VI = 1.07 V
1.65 V
-25
VI = 0.7 V
2.3 V
45
II(hold)
VI = 1.7 V
2.3 V
-45
µA
VI = 0.8 V
3 V
75
VI = 2 V
3 V
-75
VI = 0 to 3.6 V(2)
3.6 V
±500
IOZ
VO = VCC or GND
3.6 V
±10
µA
ICC
VI = VCC or GND
IO = 0
3.6 V
40
µA
∆I
CC
One input at VCC - 0.6 V,
Other inputs at VCC or GND
3 V to 3.6 V
750
µA
Control inputs
3.5
Ci
VI = VCC or GND
3.3 V
pF
Data inputs
6
Co
Outputs
VO = VCC or GND
3.3 V
7.5
pF
(1)
All typical values are at VCC = 3.3 V, TA = 25°C.
(2)
This is the bus-hold maximum dynamic current. It is the minimum overdrive current required to switch the input from one state to
another.
over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (see Figure 1 through Figure 3)
VCC = 2.5 V
VCC = 3.3 V
VCC = 1.8 V
VCC = 2.7 V
FROM
TO
± 0.2 V
± 0.3 V
PARAMETER
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
TYP
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tpd
A
Y
(1)
1
4.1
3.9
1
3.4
ns
ten
OE
Y
(1)
1
6
5.7
1
4.7
ns
tdis
OE
Y
(1)
1.2
5.6
4.9
1.3
4.5
ns
(1)
This information was not available at the time of publication.
4


Số phần tương tự - 74ALVCH16825DGGRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH16825DGG PHILIPS-74ALVCH16825DGG Datasheet
73Kb / 10P
   18-bit buffer/driver 3-State
1998 Jul 27
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH16825DGG NEXPERIA-74ALVCH16825DGG Datasheet
188Kb / 14P
   18-bit buffer/driver; 3-state
Rev. 3 - 6 April 2018
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16825DGGRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC1G74DQER TI-SN74LVC1G74DQER Datasheet
811Kb / 21P
[Old version datasheet]   Available in the Texas Instruments NanoFree??Package
logo
Bel Fuse Inc.
S560-6600-CE BEL-S560-6600-CE Datasheet
63Kb / 2P
   ADSL Magnetics Texas Instruments
S560-6600-AB BEL-S560-6600-AB Datasheet
160Kb / 2P
   ADSL Magnetics Texas Instruments
logo
Advanced Thermal Soluti...
ATS-TI10P-521-C1-R1 ATS-ATS-TI10P-521-C1-R1 Datasheet
121Kb / 1P
   Heat Sinks For Texas Instruments
REV3_1117
logo
RENCO ELECTRONICS, INC.
RL-2580 RENCO-RL-2580 Datasheet
111Kb / 1P
   FLYBACK TRANSFORMER FOR TEXAS INSTRUMENTS
logo
Freescale Semiconductor...
MC68HC705J2 FREESCALE-MC68HC705J2 Datasheet
2Mb / 82P
   member of the low-cost
logo
Bel Fuse Inc.
0560-6600-64 BEL-0560-6600-64 Datasheet
53Kb / 2P
   ADSL Magnetics For Texas Instruments
logo
Advanced Thermal Soluti...
ATS-TI10P-518-C1-R0 ATS-ATS-TI10P-518-C1-R0 Datasheet
258Kb / 1P
   Heat Sinks For Texas Instruments
REV3_1117
logo
RENCO ELECTRONICS, INC.
RL-5532 RENCO-RL-5532 Datasheet
65Kb / 1P
   FLYBACK TRANSFORMER FOR TEXAS INSTRUMENTS
RL-5751 RENCO-RL-5751 Datasheet
278Kb / 1P
   FLYBACK TRANSFORMER FOR TEXAS INSTRUMENTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com