công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM540C bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM540C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM540C bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Leshan Radio Company

  SM540C Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM540C Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
标题Titile:
LRC标签label
ROHS标签
无卤标签 HF label
注意事项NOTE:
1. 13"卷盘内盒装好产品,需用热缩膜包装;13"reel
’inner box must be packed by shrink film
2. 所有编带产品卷装完成后,用白色胶带将编带粘牢;
every tape after packing,must be fixed by white adhesive tape
3.1产品出厂检验报告 testing report of the OQC
每批出货时,需要附上出厂检验报告
every lot must with test report
3.2尾箱
同一编码每批次只允许出现一个尾数箱,对于尾数物料,须用缓冲材料对空余部分填充好,
保证物料在受到一定的外作用力下不发生明显移动,且物料间无碰撞。
The same coding is only one ending for each batch box materials for the mantissa to
be good filled with cushioning material.
MARK:******
Q'TY:******
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
第 3 版
第 0 次修改
6
DATE:******
TYPE:******
Packaging specification of SMD
LRC产品型号
印字型号
产品生产日期
产品数量
Green


Số phần tương tự - SM540C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
UNIOHM CORPORATION
SM540C UNIOHM-SM540C Datasheet
66Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM540C SECOS-SM540C Datasheet
210Kb / 2P
   5.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM540C TAYCHIPST-SM540C Datasheet
4Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM540C AITSEMI-SM540C Datasheet
360Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV3.1
More results

Mô tả tương tự - SM540C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520B LRC-SM520B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A LRC-SM520A Datasheet
166Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com