công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM520A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM520A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM520A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Leshan Radio Company

  SM520A Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM520A Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
5. Update Record
版次
更新作者
1
周杰
2
周杰
SM520A thru SM5100A
1.增加包装规范;2.修正RMS为RSM;
2011-7-6
2011-3-4
更新记录
第一版
更新日期


Số phần tương tự - SM520A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM520A SECOS-SM520A Datasheet
305Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM520A GWSEMI-SM520A Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM520A AITSEMI-SM520A Datasheet
486Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM520AF SECOS-SM520AF Datasheet
242Kb / 2P
   20V ~200V 5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM520A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520B LRC-SM520B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520C LRC-SM520C Datasheet
193Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com