công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM350A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM350A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM350A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  SM350A Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM350A Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM350A Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM350A Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
1.卷盘规格/Reel Packing
Unit:mm
W
Item
Symbol
Label stike this position
A
B
C
Item
W
7“
A
13“
B
C
W
2.内箱规格/ Inside Box Specification
Item
Symbol
A
B
C
3.外箱规格/Outer Box Specification
Item
Symbol
A
B
C
345±2
5K
Dimension
350±2
350±2
Q'ty/Taping
2K
Size
Size
Dimension
13.0±0.2
7“
Size
13.0±0.2
54±0.5
177±1.0
13.2±1.0
Dimension
335±2
SMA Packing Specification
75.0±0.5
330±1.0
13.2±1.0
A
B
C
13“
Size
335±2
40±1
A
B
C
A
B
C
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.


Số phần tương tự - SM350A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
UNIOHM CORPORATION
SM350A UNIOHM-SM350A Datasheet
66Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM350A TAYCHIPST-SM350A Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
First Silicon Co., Ltd
SM350AF FS-SM350AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM350AS SECOS-SM350AS Datasheet
222Kb / 3P
   Voltage 20V ~ 200V 3.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
SM350A LRC-SM350A_15 Datasheet
138Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SM350A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
SM320AF FS-SM320AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B LRC-SM220B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM120A-E LRC-SM120A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM220B-E LRC-SM220B-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com