công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM320A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM320A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  SM320A Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM320A Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM320A Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM320A Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Ratings and Characteristic Curves
( TA = 25°C unless otherwise noted )
SM320A thru SM3100A
Fig. 1 – Forward Current Derating Curve
Fig. 2 – Maximum Non-repetitive Peak
Forward Surge Current
Fig 4. – Typical Reverse Characteristics
Fig 3. – Typical Instantaneous Forward
Characteristics
Fig 6. – Typical Junction Capacitance
0
25
50
75
100 125
150 175
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20
40
60
80
100
0.1
1
10
100
1000
100
10
10
1.0
0.1
0.01
0.001
10
1.0
0.1
0.01
100
3.0
1.5
0
100
50
0
60 Hz
Resistive or
Inductive Load
TJ = TJ max
8.3ms Single Half Sine-wave
(JEDEC Method)
TJ = 25°C
Pulse width = 300µs
1% Duty Cycle
TJ = 25°C
f = 1.0 MHz
Vsig = 50mVp-p
Ambient Temperature, °C
Number of Cycles at 60Hz
Instantaneous Forward Voltage (V)
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
Reverse Voltage (V)
Tj=125℃
Tj=75℃
Tj=25℃
Fig 5. –typical transient thermal
impedance
10
1.0
0.1
100
0.01
0.1
1.0
10
100
t,Pulse duration,sec
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
2/3


Số phần tương tự - SM320A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
UNIOHM CORPORATION
SM320A UNIOHM-SM320A Datasheet
66Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM320A SECOS-SM320A Datasheet
226Kb / 2P
   3.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM320A SECOS-SM320A Datasheet
208Kb / 2P
   Voltage 20V ~ 100V 3.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM320A TAYCHIPST-SM320A Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM320A GWSEMI-SM320A Datasheet
65Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM320A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
SM320AF FS-SM320AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B LRC-SM220B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM120A-E LRC-SM120A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM220B-E LRC-SM220B-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com