công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM230B-E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM230B-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM230B-E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  SM230B-E Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM230B-E Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
标题Titile:
C. 标签要求label spec:
LRC标签label
ROHS标签
无卤标签 HF label
所有标签贴在卷盘负极 all the label on cathode side
overseas
13"卷盘内盒inner box
A处:贴LRC标签;
B处:贴ROHS标签
C处:贴无卤标签HF label
(无卤产品才贴HF only)
5 页
7"卷盘盒 inner box
Packaging specification of SMD
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
第 3 版
第 0 次修改
2.2 国外客户
A
A
******
******
******
******
LRC产品型号 type
产品数量 quantity
产品生产日期
date
产品批号 LOT
Green
C
C
C


Số phần tương tự - SM230B-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bytes
SM230B BYTES-SM230B Datasheet
153Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
UNIOHM CORPORATION
SM230B UNIOHM-SM230B Datasheet
67Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM230B SECOS-SM230B Datasheet
230Kb / 2P
   2.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM230B TAYCHIPST-SM230B Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SM230B LRC-SM230B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results

Mô tả tương tự - SM230B-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B LRC-SM220B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM120A-E LRC-SM120A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com