công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM280B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM280B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM280B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  SM280B Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM280B Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3. dimension:
SM240B: " S"--肖特基产品;"M"--表面贴装; "5"--正向电流5A; " 40"---VB为40V; "B"--SMB封装;
SM220B thru SM2100B


Số phần tương tự - SM280B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
UNIOHM CORPORATION
SM280B UNIOHM-SM280B Datasheet
67Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM280B TAYCHIPST-SM280B Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM280B AITSEMI-SM280B Datasheet
415Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLT 20-100V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
SM280B-E LRC-SM280B-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM280BF AITSEMI-SM280BF Datasheet
1Mb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - SM280B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B-E LRC-SM220B-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM120A-E LRC-SM120A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com