công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM74ALS04BN bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện DM74ALS04BN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex Inverter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

DM74ALS04BN bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  DM74ALS04BN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS04BN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS04BN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS04BN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor DM74ALS04BN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
© 2000 Fairchild Semiconductor Corporation
DS006177
www.fairchildsemi.com
September 1986
Revised February 2000
DM74ALS04B
Hex Inverter
General Description
This device contains six independent gates, each of which
performs the logic INVERT function.
Features
s Switching specifications at 50 pF
s Switching specifications guaranteed over full tempera-
ture and VCC range
s Advanced oxide-isolated, ion-implanted Schottky TTL
process
s Functionally and pin for pin compatible with Schottky
and low power Schottky TTL counterpart
s Improved AC performance over Schottky and low power
Schottky counterparts
Ordering Code:
Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code.
Connection Diagram
Function Table
Y
= A
H
= HIGH Logic Level
L
= LOW Logic Level
Order Number
Package Number
Package Description
DM74ALS04BM
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150 Narrow
DM74ALS04BSJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
DM74ALS04BN
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide
Input
Output
AY
LH
HL


Số phần tương tự - DM74ALS04BN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
DM74ALS00 FAIRCHILD-DM74ALS00 Datasheet
60Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
DM74ALS00A FAIRCHILD-DM74ALS00A Datasheet
60Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
DM74ALS00AM FAIRCHILD-DM74ALS00AM Datasheet
60Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
DM74ALS00AN FAIRCHILD-DM74ALS00AN Datasheet
60Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
DM74ALS00ASJ FAIRCHILD-DM74ALS00ASJ Datasheet
60Kb / 5P
   Quad 2-Input NAND Gate
More results

Mô tả tương tự - DM74ALS04BN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC04A PHILIPS-74LVC04A Datasheet
87Kb / 10P
   Hex inverter
1997 Jun 30
logo
Texas Instruments
74AC11004 TI-74AC11004 Datasheet
75Kb / 5P
[Old version datasheet]   HEX INVERTER
REVISED APRIL 1996
logo
Fairchild Semiconductor
74AC04 FAIRCHILD-74AC04 Datasheet
104Kb / 8P
   Hex Inverter
74VHCT04A FAIRCHILD-74VHCT04A Datasheet
128Kb / 8P
   Hex Inverter
MM74HC04 FAIRCHILD-MM74HC04 Datasheet
77Kb / 6P
   Hex Inverter
MM74HCU04 FAIRCHILD-MM74HCU04 Datasheet
81Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
NXP Semiconductors
74HC04 PHILIPS-74HC04 Datasheet
33Kb / 5P
   Hex inverter
2003 Jul 23
logo
STMicroelectronics
HCC4069UB STMICROELECTRONICS-HCC4069UB Datasheet
283Kb / 12P
   HEX INVERTER
logo
Motorola, Inc
74LS04 MOTOROLA-74LS04 Datasheet
34Kb / 2P
   HEX INVERTER
logo
NXP Semiconductors
74ALS04B PHILIPS-74ALS04B Datasheet
100Kb / 8P
   Hex inverter
1991 Feb 08
logo
STMicroelectronics
74AC04 STMICROELECTRONICS-74AC04_01 Datasheet
176Kb / 8P
   HEX INVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com