công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4051 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD4051
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4051 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button CD4051 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor CD4051 Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
www.fairchildsemi.com
8
Special Considerations
In certain applications the external load-resistor current
may include both VDD and signal-line components. To
avoid drawing VDD current when switch current flows into
IN/OUT pin, the voltage drop across the bidirectional
switch must not exceed 0.6V at TA ≤ 25°C, or 0.4V at
TA > 25°C (calculated from RON values shown). No VDD
current will flow through RL if the switch current flows into
OUT/IN pin.
Typical Performance Characteristics
“ON” Resistance vs Signal
Voltage for TA = 25°C
“ON” Resistance as a
Function of Temperature for
VDD− VEE = 15V
“ON” Resistance as a
Function of Temperature for
VDD− VEE = 10V
“ON” Resistance as a
Function of Temperature for
VDD − VEE = 5V


Số phần tương tự - CD4051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
CD4051 NSC-CD4051 Datasheet
189Kb / 10P
   Single 8-Channel, Dual 4-Channel, Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe
logo
Texas Instruments
CD4051 TI-CD4051 Datasheet
430Kb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers with Logic Level Conversion
logo
Intersil Corporation
CD4051 INTERSIL-CD4051 Datasheet
149Kb / 12P
   CMOS Analog Multiplexers/Demultiplexers
December 1992
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
CD4051 HMSEMI-CD4051 Datasheet
509Kb / 6P
   analog switch is a multiplex modulation/selection analog switch
logo
List of Unclassifed Man...
CD4051 ETC2-CD4051 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - CD4051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CD4053BCMX FAIRCHILD-CD4053BCMX Datasheet
145Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer ??Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
CD4051BC FAIRCHILD-CD4051BC_02 Datasheet
144Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX4051F TOSHIBA-TC74LVX4051F_08 Datasheet
269Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
TC74VHC4051AF TOSHIBA-TC74VHC4051AF_12 Datasheet
263Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer or Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer or Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
STMicroelectronics
M74HC4053 STMICROELECTRONICS-M74HC4053 Datasheet
313Kb / 15P
   TRIPLE 2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Unisonic Technologies
U74LVX4053 UTC-U74LVX4053 Datasheet
239Kb / 11P
   Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4053A-Q1 TI1-SN74LV4053A-Q1 Datasheet
807Kb / 17P
[Old version datasheet]   TRIPLE 2-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4053-Q100 NEXPERIA-74HC4053-Q100 Datasheet
366Kb / 25P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 3 - 5 March 2020
logo
NXP Semiconductors
74HC4053 PHILIPS-74HC4053_90 Datasheet
141Kb / 17P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
December 1990
74HC4053 NXP-74HC4053 Datasheet
224Kb / 32P
   Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-13 December 2011
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com