công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4094BCN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD4094BCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Shift Register/Latch with 3-STATE Outputs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4094BCN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  CD4094BCN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD4094BCN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD4094BCN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD4094BCN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4094BCN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4094BCN Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor CD4094BCN Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
AC Electrical Characteristics (Note 5)
TA = 25°C, CL = 50 pF
Note 5: AC Parameters are guaranteed by DC correlated testing.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
tPHL, tPLH
Propagation Delay
VDD = 5.0V
300
600
ns
Clock to QS
VDD = 10V
125
250
ns
VDD = 15V
95
190
ns
tPHL, tPLH
Propagation Delay
VDD = 5.0V
230
460
ns
Clock to Q
Σ
VDD = 10V
110
220
ns
VDD = 15V
75
150
ns
tPHL, tPLH
Propagation Delay Clock
VDD = 5.0V
420
840
ns
to Parallel Out
VDD = 10V
195
390
ns
VDD = 15V
135
270
ns
tPHL, tPLH
Propagation Delay Strobe
VDD = 5.0V
290
580
ns
to Parallel Out
VDD = 10V
145
290
ns
VDD = 15V
100
200
ns
tPHZ
Propagation Delay HIGH
VDD = 5.0V
140
280
ns
Level to HIGH Impedance
VDD = 10V
75
150
ns
VDD = 15V
55
110
ns
tPLZ
Propagation Delay LOW
VDD = 5.0V
140
280
ns
Level to HIGH Impedance
VDD = 10V
75
150
ns
VDD = 15V
55
110
ns
tPZH
Propagation Delay HIGH
VDD = 5.0V
140
280
ns
Impedance to HIGH Level
VDD = 10V
75
150
ns
VDD = 15V
55
110
ns
tPZL
Propagation Delay HIGH
VDD = 5.0V
140
280
ns
Impedance to LOW Level
VDD = 10V
75
150
ns
VDD = 15V
55
110
ns
tTHL, tTLH
Transition Time
VDD = 5.0V
100
200
ns
VDD = 10V
50
100
ns
VDD = 15V
40
80
ns
tSU
Set-Up Time
VDD = 5.0V
80
40
ns
Data to Clock
VDD = 10V
40
20
ns
VDD = 15V
20
10
ns
tr, tf
Maximum Clock Rise
VDD = 5.0V
1
ms
and Fall Time
VDD = 10V
1
ms
VDD = 15V
1
ms
tPC
Minimum Clock
VDD = 5.0V
200
100
ns
Pulse Width
VDD = 10V
100
50
ns
VDD = 15V
83
40
ns
tPS
Minimum Strobe
VDD = 5.0V
200
100
ns
Pulse Width
VDD = 10V
80
40
ns
VDD = 15V
70
35
ns
fmax
Maximum Clock Frequency
VDD = 5.0V
1.5
3.0
MHz
VDD = 10V
3.0
6.0
MHz
VDD = 15V
4.0
8.0
MHz
CIN
Input Capacitance
Any Input
5.0
7.5
pF


Số phần tương tự - CD4094BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
CD4094BCN ETC2-CD4094BCN Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - CD4094BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC595 RENESAS-HD74HC595 Datasheet
114Kb / 11P
   8-bit Shift Register/Latch (with 3-state outputs)
HD74HC595 RENESAS-HD74HC595_15 Datasheet
134Kb / 13P
   8-bit Shift Register/Latch (with 3-state outputs)
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC595 HITACHI-HD74HC595 Datasheet
57Kb / 10P
   8-bit Shift Register/Latch (with 3-state outputs)
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MH595FK TOSHIBA-TC7MH595FK Datasheet
281Kb / 8P
   8-BIT SHIFT REGISTER/LATCH(3-STATE)
TC74VHC595FTEK2M TOSHIBA-TC74VHC595FTEK2M Datasheet
238Kb / 12P
   8-Bit Shift Register/Latch (3-state)
TC74VHC595F TOSHIBA-TC74VHC595F_07 Datasheet
278Kb / 13P
   8-Bit Shift Register/Latch (3-state)
TC74HC595AP TOSHIBA-TC74HC595AP Datasheet
306Kb / 8P
   8-BIT SHIFT REGISTER/LATCH(3-STATE)
TC7MH595FK TOSHIBA-TC7MH595FK_07 Datasheet
203Kb / 9P
   8-Bit Shift Register/Latch (3-State)
TC74VHC595FT-EL TOSHIBA-TC74VHC595FT-EL Datasheet
238Kb / 12P
   8-Bit Shift Register/Latch (3-state)
TC74VHC595F TOSHIBA-TC74VHC595F_12 Datasheet
238Kb / 12P
   8-Bit Shift Register/Latch (3-state)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com