công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4066BCN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD4066BCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bilateral Switch
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4066BCN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  CD4066BCN Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor CD4066BCN Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-120, 0.150 Narrow
Package Number M14A


Số phần tương tự - CD4066BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
CD4066BCN FAIRCHILD-CD4066BCN Datasheet
114Kb / 9P
   Quad Bilateral Switch
logo
List of Unclassifed Man...
CD4066BCN ETC2-CD4066BCN Datasheet
115Kb / 9P
   Wide supply voltage range 3V to 15V
More results

Mô tả tương tự - CD4066BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC4066AP TOSHIBA-TC74HC4066AP Datasheet
278Kb / 6P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
System Logic Semiconduc...
SL4066B SLS-SL4066B Datasheet
43Kb / 6P
   Quad Bilateral Switch
logo
Sanyo Semicon Device
LC4966 SANYO-LC4966 Datasheet
90Kb / 6P
   Quad Bilateral Switch
logo
STMicroelectronics
M54HC4016 STMICROELECTRONICS-M54HC4016 Datasheet
257Kb / 11P
   QUAD BILATERAL SWITCH
74LVQ4066 STMICROELECTRONICS-74LVQ4066_04 Datasheet
244Kb / 12P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
Unisonic Technologies
UCD4066 UTC-UCD4066_15 Datasheet
273Kb / 8P
   QUAD BILATERAL SWITCH
UCD4066 UTC-UCD4066_15 Datasheet
273Kb / 8P
   QUAD BILATERAL SWITCH
U74HCT4066 UTC-U74HCT4066 Datasheet
201Kb / 6P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
Micro Electronics
MMC4016 MICRO-ELECTRONICS-MMC4016 Datasheet
122Kb / 4P
   QUAD BILATERAL SWITCH
logo
IK Semicon Co., Ltd
IW4016B IKSEMICON-IW4016B Datasheet
388Kb / 10P
   Quad Bilateral Switch
logo
Toshiba Semiconductor
TC4066BP TOSHIBA-TC4066BP Datasheet
315Kb / 7P
   QUAD BILATERAL SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com