công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4024BCM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện CD4024BCM
Giải thích chi tiết về linh kiện  7-Stage Ripple Carry Binary Counter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4024BCM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  CD4024BCM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD4024BCM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD4024BCM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD4024BCM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4024BCM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4024BCM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
© 2002 Fairchild Semiconductor Corporation
DS005957
www.fairchildsemi.com
October 1987
Revised April 2002
CD4024BC
7-Stage Ripple Carry Binary Counter
General Description
The CD4024BC is a 7-stage ripple-carry binary counter.
Buffered outputs are externally available from stages 1
through 7. The counter is reset to its logical “0” stage by a
logical “1” on the reset input. The counter is advanced one
count on the negative transition of each clock pulse.
Features
s Wide supply voltage range:
3.0V to 15V
s High noise immunity: 0.45 VDD (typ.)
s Low power TTL compatibility: Fan out of 2 driving 74L
or 1 driving 74LS
s High speed: 12 MHz (typ.)
input pulse rate VDD − VSS = 10V
s Fully static operation
Ordering Code:
Devices also available in Tape and Reel. Specify by appending the suffix letter “X” to the ordering code.
Connection Diagram
Top View
Order Number
Package Number
Package Description
CD4024BCM
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
CD4024BCN
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide


Số phần tương tự - CD4024BCM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
CD4024BC NSC-CD4024BC Datasheet
114Kb / 6P
   7-Stage Ripple Carry Binary Counter
CD4024BC NSC-CD4024BC Datasheet
114Kb / 6P
   7-Stage Ripple Carry Binary Counter
More results

Mô tả tương tự - CD4024BCM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
CD4024BC NSC-CD4024BC Datasheet
114Kb / 6P
   7-Stage Ripple Carry Binary Counter
CD4024BM NSC-CD4024BM Datasheet
114Kb / 6P
   7-Stage Ripple Carry Binary Counter
logo
STMicroelectronics
HCF4024B STMICROELECTRONICS-HCF4024B Datasheet
235Kb / 10P
   RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS 7 STAGE
logo
Toshiba Semiconductor
TC4024BP TOSHIBA-TC4024BP_07 Datasheet
314Kb / 9P
   7 Stage Ripple-Carry Binary Counter/Dividers
TC4024BP TOSHIBA-TC4024BP Datasheet
249Kb / 6P
   7 STAGE RIPPLE - CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS
logo
List of Unclassifed Man...
IW4024B ETC1-IW4024B Datasheet
318Kb / 7P
   7 Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC4040F TOSHIBA-TC74VHC4040F_07 Datasheet
269Kb / 11P
   12-Stage Ripple Carry Binary Counter
TC74VHC4040F TOSHIBA-TC74VHC4040F Datasheet
248Kb / 7P
   12-STAGE RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER
TC74VHC4040F TOSHIBA-TC74VHC4040F_12 Datasheet
228Kb / 10P
   12-Stage Ripple Carry Binary Counter
TC7MH4040FK TOSHIBA-TC7MH4040FK_07 Datasheet
192Kb / 7P
   12-Stage Ripple-Carry Binary Counter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com