công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR2100FT1G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR2100FT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 2.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR2100FT1G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  LMBR2100FT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR2100FT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR2100FT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR2100FT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR2100FT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR2100FT1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR2100FT1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4.Packing information
Unit:mm
LMBR220FT1G thru LMBR2200FT1G
A
0.1
2.00
B
0.1
3.85
C
0.1
1.10
d
0.1
1.50
D
2.0
-
D1
min
-
D
2.0
178.00
D1
min
62.00
D2
0.5
13.00
E
0.1
1.75
F
0.1
3.50
P
0.1
4.00
P0
0.1
4.00
P1
0.1
2.00
T
0.1
0.23
W
0.3
8.00
W1
1.0
11.40
Item
Symbol
tolerance
SOD123-FL
Carrier width
Carrier length
Carrier depth
Sprocket hole
13" Reel outside diameter
13" Reel inner diameter
7" Reel outside diameter
7" Reel inner diameter
Feed hole diameter
Sprocket hole position
Punch hole position
Punch hole pitch
Spocket hole pitch
Embossment center
Overall tape thickness
Tape width
Reel width


Số phần tương tự - LMBR2100FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR20100CTG LRC-LMBR20100CTG Datasheet
392Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifiers Guard?뭃ing for Stress Protection
LMBR20150CTG LRC-LMBR20150CTG Datasheet
392Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifiers Guard?뭃ing for Stress Protection
LMBR2040CTG LRC-LMBR2040CTG Datasheet
392Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifiers Guard?뭃ing for Stress Protection
LMBR2045CTG LRC-LMBR2045CTG Datasheet
392Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifiers Guard?뭃ing for Stress Protection
LMBR2060CTG LRC-LMBR2060CTG Datasheet
392Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifiers Guard?뭃ing for Stress Protection
More results

Mô tả tương tự - LMBR2100FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SB2150 LRC-SB2150 Datasheet
256Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 150V&200V Forward Current 2.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM220A AITSEMI-SM220A Datasheet
663Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV2.1
SM220BF AITSEMI-SM220BF Datasheet
1Mb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
LMBR3200FT1G LRC-LMBR3200FT1G Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 3.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
DS22W AITSEMI-DS22W Datasheet
648Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
DS210W AITSEMI-DS210W Datasheet
648Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com