công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR2045CTG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR2045CTG
Giải thích chi tiết về linh kiện  SWITCHMODE Power Rectifiers Guard?뭃ing for Stress Protection
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR2045CTG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  LMBR2045CTG Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR2045CTG Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR2045CTG Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR2045CTG Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR2045CTG Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
PACKAGE DIMENSIONS
TO−220
CASE 221A−09
ISSUE AF
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL
BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE
ALLOWED.
STYLE 6:
PIN 1. ANODE
2. CATHODE
3. ANODE
4. CATHODE
4/5
3
2
PIN 1
H
J
I
E
F
D
G
C
A
L
Dim
Min
Max
A
14.9
15.8
B
―――
10.5
C
2.62
2.87
D
3.56
4.06
E
13.0
14.3
F
0.68
0.94
G
3.74
3.91
H
5.84
6.86
I
4.44
4.86
J
2.54
2.79
K
0.35
0.64
L
1.14
1.40
P
2.41
2.67


Số phần tương tự - LMBR2045CTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR20S100SN56 LRC-LMBR20S100SN56 Datasheet
474Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 100V Forward Current 20A
Rev.A Oct. 2022
More results

Mô tả tương tự - LMBR2045CTG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PMEG3050BEP PHILIPS-PMEG3050BEP Datasheet
265Kb / 13P
   Planar MEGA Schottky barrier rectifier with an integrated guard ring for stress protection
Rev. 01-28 October 2009
logo
Leshan Radio Company
LMBR120ESFT1G LRC-LMBR120ESFT1G Datasheet
332Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Guardring for Stress Protection
logo
SHIKUES Electronics
MBR130 SKTECHNOLGY-MBR130 Datasheet
2Mb / 4P
   Guardring for stress protection, Low forward voltage
logo
Leshan Radio Company
LMBR120LSFT1G LRC-LMBR120LSFT1G Datasheet
329Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Guardring for Stress Protection
logo
ON Semiconductor
MBRD620CT ONSEMI-MBRD620CT_10 Datasheet
103Kb / 6P
   SWITCHMODE Power Rectifiers
July, 2010 ??Rev. 7
MBR540MFS ONSEMI-MBR540MFS Datasheet
111Kb / 5P
   SWITCHMODE Power Rectifiers
June, 2013 ??Rev. 0
logo
Unisonic Technologies
UMUR1660 UTC-UMUR1660 Datasheet
117Kb / 3P
   SWITCHMODE POWER RECTIFIERS
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
MURS480ET3G TAYCHIPST-MURS480ET3G Datasheet
8Mb / 2P
   SWITCHMODE Power Rectifiers
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MBR20100CTG KERSEMI-MBR20100CTG Datasheet
482Kb / 4P
   SWITCHMODE Power Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MUR805 NJSEMI-MUR805 Datasheet
75Kb / 2P
   SWITCHMODE Power Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com