công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR3200FT1G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR3200FT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 3.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR3200FT1G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LMBR3200FT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR3200FT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR3200FT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR3200FT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR3200FT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR3200FT1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR3200FT1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2.Ratings and Characteristic Curves ( TA = 25°C unless otherwise noted )
LMBR320FT1G thru LMBR3200FT1G
Fig. 1 – Forward Current Derating Curve
0
25
50
75
100 125 150 175
3.0
1.5
0
60 Hz
Resistive or
Inductive Load
Ambient Temperature, °C
Fig 4. – Typical Reverse Characteristics
0
20
40
60
80
100
10
1.0
0.1
0.01
0.001
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
Tj=125
Tj=75
Tj=25
Fig 6. – Typical Junction Capacitance
0.1
1
10
100
1000
100
10
TJ = 25°C
f = 1.0 MHz
Vsig =
Reverse Voltage (V)
Fig 5. –typical transient thermal
impedance
10
1.0
0.1
100
0.01
0.1
1.0
10
100
t,Pulse duration,sec
Fig. 2 – Maximum Non-repetitive Peak
Forward Surge Current
1
10
80
40
0
TJ = TJ max
8.3ms Single Half
Sine-wave
Number of Cycles at 60Hz
TJ = 25°C
Pulse width = 300µs
1% Duty Cycle
10
1.0
0.1
0.01
100
Fig 3. – Typical Instantaneous Forward
Characteristics
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Instantaneous Forward Voltage (V)
TJ = 25°C
Pulse width = 300µs
1% Duty Cycle


Số phần tương tự - LMBR3200FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR3200FT1G LRC-LMBR3200FT1G_15 Datasheet
319Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - LMBR3200FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SB3150 LRC-SB3150 Datasheet
202Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 150V&200V Forward Current 3.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM320A AITSEMI-SM320A Datasheet
722Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 3.0A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
1N5820 LRC-1N5820_12 Datasheet
205Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
SB320 LRC-SB320_11 Datasheet
285Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 3.0A
SB320-E LRC-SB320-E Datasheet
210Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 3.0A
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5820 LEIDITECH-1N5820 Datasheet
583Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR2200FT1G LRC-LMBR2200FT1G Datasheet
181Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 2.0A
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com