công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR2200FT1G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR2200FT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 2.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR2200FT1G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  LMBR2200FT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR2200FT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR2200FT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR2200FT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR2200FT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR2200FT1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR2200FT1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
7. Update Record
LMBR220FT1G thru LMBR2200FT1G
版次
1
更新记录
更新作者
更新日期
第一版
周杰
2013.04.03


Số phần tương tự - LMBR2200FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR2200FT1G LRC-LMBR2200FT1G_15 Datasheet
303Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - LMBR2200FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SB2150 LRC-SB2150 Datasheet
256Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 150V&200V Forward Current 2.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM220A AITSEMI-SM220A Datasheet
663Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV2.1
SM220BF AITSEMI-SM220BF Datasheet
1Mb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
LMBR3200FT1G LRC-LMBR3200FT1G Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 3.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
DS22W AITSEMI-DS22W Datasheet
648Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
DS210W AITSEMI-DS210W Datasheet
648Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2A
REV1.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com