công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR120FT1G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR120FT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR120FT1G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  LMBR120FT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR120FT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR120FT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR120FT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR120FT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR120FT1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR120FT1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Reel packing
5.Suggested thermal profile for soldering process
1. Storage environment:Temperature=5~40℃ Humidity=55±25%
2. Reflow soldering of surface-mount device
3. Reflow soldering
LMBR120FT1G thru LMBR1200FT1G
SOD123-FL
7"
3,000
4.0
30,000
183*183*123
178
382*262*387
240,000
8.7
REEL DIA.
(mm)
CARTON SIZE
(mm)
CARTON
(PCS)
PACKAGE
REEL SIZE
REEL
(PCS)
COMPONENT
SPACING
(mm)
BOX
(pcs)
APPOX.
GROSS WEIGHT
(kg)
INNER BOX
(mm)
Time maintained above:
- Temperature (TL)
- Time(tL)
217℃
60-260sec
Peak Temperature(TP)
255 -0/+5℃
Average ramp-up rate(TL to TP)
<3℃/sec
Preheat
- Temperature Min(Tsmin)
- Temperature Max(Tsmax)
- Time(min to max)(ts)
150℃
200℃
60~120sec
Tsmax to TL
- Ramp-up Rate
<3sec
Profile Feature
Soldering Condition
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(TP)
10~30sec
Time 25℃ to Peak Temperature
Ramp-down Rate
<6℃/sec
<6minutes


Số phần tương tự - LMBR120FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ET1G LRC-LMBR1200ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG_15 Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G_15 Datasheet
343Kb / 12P
   Schottky Barrier Rectifiers
LMBR120ESFT1G LRC-LMBR120ESFT1G Datasheet
332Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Guardring for Stress Protection
More results

Mô tả tương tự - LMBR120FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120E AITSEMI-MBR120E Datasheet
484Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV1.1
logo
Weitron Technology
B120F WEITRON-B120F Datasheet
1Mb / 6P
   Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
B120E WEITRON-B120E Datasheet
1Mb / 5P
   Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
1N5817 LRC-1N5817_12 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
SB120 LRC-SB120_11 Datasheet
375Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
LMBR3200FT1G LRC-LMBR3200FT1G Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 3.0A
LMBR2200FT1G LRC-LMBR2200FT1G Datasheet
181Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com