công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR0540FT1G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR0540FT1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR0540FT1G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  LMBR0540FT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR0540FT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR0540FT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR0540FT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR0540FT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR0540FT1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR0540FT1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3. dimension:
Suggested solder pad layout
Dimensions in inches and (millimeters)
LMBR0520FT1G thru LMBR0540FT1G
SOD123-FL
MIN
MAX
MIN
MAX
A
3.5
3.9
0.138
0.159
B
0.75
0.95
0.029
0.037
C
2.6
3.0
0.103
0.119
D
1.6
2.0
0.063
0.079
E
H
0.9
1.2
0.036
0.047
J
0.12
0.22
0.005
0.009
K
MILLIMETERS
INCHES
DIM
0.45Typ
0.018Typ
0.8Typ
0.032Typ
PACKAGE
A
B
C
SOD123-FL
0.044(1.10
0.040(1.00)
0.079(2.00)


Số phần tương tự - LMBR0540FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMBR0540FT1G LEIDITECH-LMBR0540FT1G Datasheet
711Kb / 5P
   Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
logo
Leshan Radio Company
LMBR0540FT1G LRC-LMBR0540FT1G_15 Datasheet
317Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - LMBR0540FT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR0520E AITSEMI-MBR0520E Datasheet
562Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 40V FORWARD CURRENT 0.5A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR0530ET1G LRC-LMBR0530ET1G Datasheet
422Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR0520F AITSEMI-MBR0520F Datasheet
759Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 40V FORWARD CURRENT 0.5A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR0520ET1G LRC-LMBR0520ET1G Datasheet
422Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
LMBR0520LFT1G LRC-LMBR0520LFT1G Datasheet
220Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 Forward Current 0.5A
1N5820 LRC-1N5820_12 Datasheet
205Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
1N5817 LRC-1N5817_12 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR01F20 FS-FDR01F20 Datasheet
384Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.1A
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5820 LEIDITECH-1N5820 Datasheet
583Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
logo
Leshan Radio Company
1N5817-E LRC-1N5817-E Datasheet
182Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com