công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR0530T1G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR0530T1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Power Rectifier Pb-Free package is available
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR0530T1G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Leshan Radio Company

  LMBR0530T1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR0530T1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR0530T1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR0530T1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
THERMAL CHARACTERISTICS
Rating
Symbol
Value
Unit
Thermal Resistance − Junction−to−Ambient (Note 1)
RqJA
206
°C/W
Thermal Resistance − Junction−to−Lead
RqJL
150
°C/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Maximum Instantaneous Forward Voltage (Note 2)
(iF = 0.1 Amps, TJ = 25°C)
(iF = 0.5 Amps, TJ = 25°C)
vF
0.375
0.45
V
Maximum Instantaneous Reverse Current (Note 2)
(Rated DC Voltage, TC = 25°C)
(VR = 15 V, TC = 25°C)
IR
130
20
mA
1. 1 inch square pad size (1 x 0.5 inch for each lead) on FR4 board.
2. Pulse Test: Pulse Width = 300
ms, Duty Cycle ≤ 2%.
1
0.1
0.01
0.15
vF, INSTANTANEOUS VOLTAGE (VOLTS)
Figure 1. Typical Forward Voltage
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
104
1000
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 2. Typical Reverse Current
5
1015
20
3035
40
25
100
10
1
0
TJ = 125°C
75°C
25°C
−40°C
75°C
25°C
180
160
20
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 3. Typical Capacitance
510
15
20
30
25
140
120
100
0
TYPICAL CAPACITANCE AT 0 V = 170 pF
40
60
80
TJ = 125°C
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LMBR0530T1G
Minimum Reverse Breakdown Voltage
(iR = 130
v(BR)R
30
V
m
mA)
m
Rev.O 2/4


Số phần tương tự - LMBR0530T1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMBR0530T1G LEIDITECH-LMBR0530T1G Datasheet
585Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier pd-Free package is avaiiable
logo
Leshan Radio Company
LMBR0530T1G LRC-LMBR0530T1G_15 Datasheet
203Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
More results

Mô tả tương tự - LMBR0530T1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR0520T1G LRC-LMBR0520T1G Datasheet
155Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Pb-Free package is available
LMBR0540T1G LRC-LMBR0540T1G Datasheet
255Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Pb-Free package is available
LMBR130T1G LRC-LMBR130T1G Datasheet
201Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Pb-Free package is available
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LTL431ATLT1G LEIDITECH-LTL431ATLT1G Datasheet
811Kb / 5P
   Pb-Free package is available
LMBR0530T1G LEIDITECH-LMBR0530T1G Datasheet
585Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier pd-Free package is avaiiable
logo
Leshan Radio Company
LSSBTH10T1G LRC-LSSBTH10T1G Datasheet
550Kb / 7P
   VHF/UHF Transistors Pb-Free Package is Available.
LSBTH10T1G LRC-LSBTH10T1G Datasheet
552Kb / 7P
   VHF/UHF Transistors Pb-Free Package is Available.
logo
Yea Shin Technology Co....
BC846BPDW YEASHIN-BC846BPDW Datasheet
1,004Kb / 9P
   Pb?묯ree Package is Available
logo
Leshan Radio Company
L2SC1623QLT1G LRC-L2SC1623QLT1G Datasheet
300Kb / 5P
   General Purpose Transistors Pb-Free packkage is available
logo
ON Semiconductor
MBRS1100T3 ONSEMI-MBRS1100T3_07 Datasheet
49Kb / 4P
   Schottky Power Rectifier Surface Mount Power Package
March, 2007 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com