công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR140T3G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR140T3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD??23 Package
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR140T3G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  LMBR140T3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LMBR140T3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR140T3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR140T3G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
REVERSE VOLTAGE:VR(V)
VR-P
R CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE:Ta(℃)
Derating Curve゙(Io-Ta)
CASE TEMPARATURE:Tc(℃)
Derating Curve゙(Io-Tc)
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
1020
3040
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
255075
100
125
150
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
25
50
75
100
125
150
T
Tj=150℃
D=t/T
t
VR
Io
VR=20V
0A
0V
T
Tj=150℃
D=t/T
t
VR
Io
VR=20V
0A
0V
0
5
10
15
20
25
30
AVE:7.30kV
No break at 30kV
C=100pF
R=1.5kΩ
C=200pF
R=0Ω
ESD DISPERSION MAP
Sin(θ=180)
DC
D=1/2
Sin(θ=180)
DC
D=1/2
Sin(θ=180)
DC
D=1/2
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LMBR140T1G
Rev.O 3/4


Số phần tương tự - LMBR140T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR140T1G LRC-LMBR140T1G_15 Datasheet
261Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
More results

Mô tả tương tự - LMBR140T3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR160T1G LRC-LMBR160T1G Datasheet
256Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD??23 Package
logo
ON Semiconductor
MBR0520LT1 ONSEMI-MBR0520LT1 Datasheet
59Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD??23 Package
May, 2006 ??Rev. 5
MBR0530T1 ONSEMI-MBR0530T1 Datasheet
59Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD??23 Package
May, 2006 ??Rev. 4
MBR130LSFT1 ONSEMI-MBR130LSFT1 Datasheet
58Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD??23 Package
January, 2005 ??Rev. 1
MBR0540T1 ONSEMI-MBR0540T1 Datasheet
97Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier SOD??23 Power Surface Mount Package
March, 2005 ??Rev. 5
MBR0540T1_0511 ONSEMI-MBR0540T1_0511 Datasheet
69Kb / 6P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier SOD??23 Power Surface Mount Package
November, 2005 ??Rev. 6
logo
List of Unclassifed Man...
SOT-23 ETC-SOT-23 Datasheet
171Kb / 3P
   SOT-23 Surface Mount Plastic Package
logo
Continental Device Indi...
SOT-23 CDIL-SOT-23 Datasheet
220Kb / 3P
   SOT-23 Surface Mount Plastic Package
logo
ON Semiconductor
MBRS1100T3 ONSEMI-MBRS1100T3_07 Datasheet
49Kb / 4P
   Schottky Power Rectifier Surface Mount Power Package
March, 2007 ??Rev. 9
logo
Motorola, Inc
MBRS1100T3 MOTOROLA-MBRS1100T3 Datasheet
77Kb / 4P
   Schottky Power Rectifier(Surface Mount Power Package)
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com