công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS40170C-Y bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS40170C-Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive high voltage power Schottky rectifier
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS40170C-Y bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS40170C-Y Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS40170C-Y Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
STPS40170C-Y
Package information
Doc ID 17960 Rev 1
5/7
2
Package information
Epoxy meets UL94, V0.
Cooling method: by conduction (C)
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK® is an ST trademark.
Figure 12.
Footprint (dimensions in mm)
Table 5.
D2PAK dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.14
1.70
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.40
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
M
2.40
3.20
0.094
0.126
R
0.40 typ.
0.016 typ.
V2
G
L
L3
L2
B
B2
E
* FLAT ZONE NO LESS THAN 2mm
A
C2
D
R
A2
M
V2
C
A1
*
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30


Số phần tương tự - STPS40170C-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS40170C STMICROELECTRONICS-STPS40170C Datasheet
123Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40170CG STMICROELECTRONICS-STPS40170CG Datasheet
123Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
STPS40170CG ISC-STPS40170CG Datasheet
274Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
STMicroelectronics
STPS40170CG-TR STMICROELECTRONICS-STPS40170CG-TR Datasheet
123Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
STPS40170CT STMICROELECTRONICS-STPS40170CT Datasheet
123Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - STPS40170C-Y

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STPS1H100AY STMICROELECTRONICS-STPS1H100AY Datasheet
136Kb / 9P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
STPS1H100-Y STMICROELECTRONICS-STPS1H100-Y Datasheet
118Kb / 9P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
STPS2H100ZFY STMICROELECTRONICS-STPS2H100ZFY Datasheet
299Kb / 8P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
October 2016 Rev 1
STPS5H100-Y STMICROELECTRONICS-STPS5H100-Y Datasheet
90Kb / 7P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
STPS5H100BY-TR STMICROELECTRONICS-STPS5H100BY-TR Datasheet
90Kb / 7P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
STPS15H100C-Y STMICROELECTRONICS-STPS15H100C-Y Datasheet
200Kb / 7P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
STPS200170TV1Y STMICROELECTRONICS-STPS200170TV1Y Datasheet
107Kb / 7P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
STPS5H100AFY STMICROELECTRONICS-STPS5H100AFY Datasheet
312Kb / 8P
   Automotive high voltage power Schottky rectifier
June 2016
STPS20H100CR STMICROELECTRONICS-STPS20H100CR Datasheet
138Kb / 8P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
GMR10H100C ETC1-GMR10H100C Datasheet
120Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE POWER SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com