công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5819 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện 1N5819
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N5819 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  1N5819 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N5819 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N5819 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N5819 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N5819 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N5819 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N5819 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
标题:
1.4
标签要求
label spec.
1.4.1
LRC标签 LRC label
成型规格forming spec.
1.4.2环保标签 environmental protection label
2.外箱规格 cartoon spec.
单位:
mm
L
WH
T52
430±2
280±2
225±2
T42
410±2
285±2
300±2
T26
435±3
280±3
295±3
3 按以上包装方式,编带数量和外包装箱产品数量:typing and cartoon spec.
R-3
DO-15
1.8K
2K(T52)
1.8K(T26)
18K
20K
36K
36K
32.4K
36K
外箱数量(
T42编带)
quantity/cartoon
54K-
外箱数量(
T26编带)
quantity/cartoon
60K-
每根编带数量
quantity/ammo
3K
0.8K
外箱数量(
T52编带)
quantity/cartoon
30K
8.0K
文件编号: WI-250
塑封生产线轴向产品包装规范
第 4 版
第 0 次修改
2
塑封外型
A-405 & DO-41 & R-1
DO-201AD
L
W
H
外箱标签cartoon label
*******
LRC产品型号 type
****
**
****
产品重复峰压值 peak repetive voltage
产品额定电流值 average output current
产品数量 quantity
*******
产品生产日期 date


Số phần tương tự - 1N5819

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semikron International
1N5819 SEMIKRON-1N5819 Datasheet
127Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
List of Unclassifed Man...
1N5819 ETC2-1N5819 Datasheet
329Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Motorola, Inc
1N5819 MOTOROLA-1N5819 Datasheet
96Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 1 AMPERE 20, 30 and 40 VOLTS
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
1N5819 MIC-1N5819 Datasheet
85Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5819 JINANJINGHENG-1N5819 Datasheet
65Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5819

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
1N5817-E LRC-1N5817-E Datasheet
182Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
SB120 LRC-SB120_11 Datasheet
375Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
LMBR120LFT1G LRC-LMBR120LFT1G Datasheet
428Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 60V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
SB120-E LRC-SB120-E Datasheet
181Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
LMBR0530ET1G LRC-LMBR0530ET1G Datasheet
422Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
1N5820 LRC-1N5820_12 Datasheet
205Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com