công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4002S bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện 1N4002S
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N4002S bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  1N4002S Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N4002S Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N4002S Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N4002S Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N4002S Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N4002S Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N4002S Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
标题:
1.1. 弹带盒规格 ammo spec.
单位:mm
L
WH
T52
262
±2
76
±2
90
±2
T42
262
±2
64
±2
90
±2
T26
250
±3
45
±3
95
±3
1.2 弹带内盒要求 inner box spec.
文件编号: WI-250
塑封生产线轴向产品包装规范
第 4 版
第 0 次修改
1 弹带盒装 ammo and box
1
LRC标签
label
ROHS标签
label


Số phần tương tự - 1N4002S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
1N4002S DIOTEC-1N4002S Datasheet
129Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4002S PANJIT-1N4002S Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diotech Company.
1N4002S DIOTECH-1N4002S Datasheet
666Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4002S TSC-1N4002S Datasheet
198Kb / 4P
   Silicon Rectifiers
logo
First Silicon Co., Ltd
1N4002S FS-1N4002S Datasheet
597Kb / 2P
   REVERSE VOLTGE 50V~1000V, FORWARD CURRENT 1.0AMP Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N4002S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
1N4001 LRC-1N4001_12 Datasheet
181Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
1N4008G LRC-1N4008G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
1N5400 LRC-1N5400_12 Datasheet
205Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 3.0A
1A7 LRC-1A7_12 Datasheet
189Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RL201 LRC-RL201_11 Datasheet
162Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.0A
RL151 LRC-RL151_11 Datasheet
304Kb / 11P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
RL251 LRC-RL251_11 Datasheet
458Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
RL251G LRC-RL251G Datasheet
176Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
logo
Rugao Dachang Electroni...
HER101 DACHANG-HER101 Datasheet
121Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SF11 DACHANG-SF11 Datasheet
120Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com