công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4002G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện 1N4002G
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N4002G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  1N4002G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N4002G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N4002G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N4002G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N4002G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N4002G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N4002G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
标题:
1.1. 弹带盒规格 ammo spec.
单位:mm
L
WH
T52
262
±2
76
±2
90
±2
T42
262
±2
64
±2
90
±2
T26
250
±3
45
±3
95
±3
1.2 弹带内盒要求 inner box spec.
文件编号: WI-250
塑封生产线轴向产品包装规范
第 4 版
第 0 次修改
1 弹带盒装 ammo and box
1
LRC标签
label
ROHS标签
label


Số phần tương tự - 1N4002G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1N4002G PHILIPS-1N4002G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4002G CHENDA-1N4002G Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Diotech Company.
1N4002G DIOTECH-1N4002G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4002G LRC-1N4002G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
logo
DIOTEC Electronics Corp...
1N4002G DEC-1N4002G Datasheet
826Kb / 2P
   Glass Passivated Die Construction
More results

Mô tả tương tự - 1N4002G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
1N4001 LRC-1N4001_12 Datasheet
181Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
1N4008S LRC-1N4008S Datasheet
184Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
1N5400 LRC-1N5400_12 Datasheet
205Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 3.0A
1A7 LRC-1A7_12 Datasheet
189Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RL201 LRC-RL201_11 Datasheet
162Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.0A
RL151 LRC-RL151_11 Datasheet
304Kb / 11P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
RL251 LRC-RL251_11 Datasheet
458Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
RL251G LRC-RL251G Datasheet
176Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
logo
Rugao Dachang Electroni...
HER101 DACHANG-HER101 Datasheet
121Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SF11 DACHANG-SF11 Datasheet
120Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com