công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4001 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện 1N4001
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

1N4001 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Leshan Radio Company

  1N4001 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company 1N4001 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company 1N4001 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company 1N4001 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company 1N4001 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company 1N4001 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company 1N4001 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3. dimension:
1N4001 thru 1N4008


Số phần tương tự - 1N4001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
1N4001 YIXIN-1N4001 Datasheet
248Kb / 2P
   1.0 AMP SILICON RECTIFIERS
logo
Yea Shin Technology Co....
1N4001 YEASHIN-1N4001 Datasheet
120Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N4001 PANJIT-1N4001 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
EIC discrete Semiconduc...
1N4001 EIC-1N4001 Datasheet
54Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER DIODES
More results

Mô tả tương tự - 1N4001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
1N4008S LRC-1N4008S Datasheet
184Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
1N4008G LRC-1N4008G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
1N5400 LRC-1N5400_12 Datasheet
205Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 3.0A
1A7 LRC-1A7_12 Datasheet
189Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RL201 LRC-RL201_11 Datasheet
162Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.0A
RL151 LRC-RL151_11 Datasheet
304Kb / 11P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
RL251 LRC-RL251_11 Datasheet
458Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
RL251G LRC-RL251G Datasheet
176Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
logo
Rugao Dachang Electroni...
HER101 DACHANG-HER101 Datasheet
121Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SF11 DACHANG-SF11 Datasheet
120Kb / 2P
   Plastic High-Efficiency Rectifiers Reverse Voltage 50 to 600V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com