công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F022-302 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

tên linh kiện F022-302
Giải thích chi tiết về linh kiện  Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Trang chủ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F022-302 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F022-302 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-302 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-302 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-302 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter mit Kaltgerätestecker nach IEC
Radio-Interference Suppression Filters with IEC Power Line Connector
Filtres secteur avec prise conforme aux normes IEC
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Ausführung:
Metallgehäuse mit Kaltgerätestecker nach IEC
Kondensatorenklasse:
X2Y2
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Tension nominale:
110/250 V 50/60 Hz
Boîtier:
métallique avec prise conforme aux normes IEC
Classes des condensateurs: X2Y2
Catégorie climatique:
25/085/21-C selon IEC 60068-1
Prüfzeichen:
Approvals:
Homologations:
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Encapsulation:
metal case with IEC power line connector
Capacitor class:
X2Y2
Climatic category:
25/085/21-C to IEC 60068-1
Anschlüsse:
NETZSEITE
Gerätestecker für kalte Anschlussstellen
GERÄTESEITE
Ausführung „a“
Ausführung „b“
Lötösen
Flachstecker
6,3 x 0,8 mm
Schutzleiter
Schutzleiter
Flachstecker
Flachstecker
6,3/2,8 x 0,8 mm
6,3/2,8 x 0,8 mm
Terminals:
INPUT
IEC power line connector
OUTPUT
Version „a“
Version „b“
solder tags
fastons
6.3 x 0.8 mm
Ground
Ground
fastons
fastons
6.3/2.8 x 0.8 mm
6.3/2.8 x 0.8 mm
Connexions
CÔTÉ SECTEUR
Prise conforme aux normes IEC
CÔTÉ APPAREIL
Exécution „a“
Exécution „b“
cosses à souder
Cosses faston
6,3 x 0,8 mm
Terre de protecion
Terre de protecion
cosses faston
cosses faston
6,3/2,8 x 0,8 mm
6,3/2,8 x 0,8 mm
Montageausschnitt
Mounting cutout
Perçage pour montage
EN 60939-2
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀
฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀฀฀฀฀
฀฀฀฀฀
฀฀฀
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de


Số phần tương tự - F022-302

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-307-420 EICHHOFF-F022-307-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
More results

Mô tả tương tự - F022-302

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eichhoff Electronics,In...
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F044-311 EICHHOFF-F044-311 Datasheet
113Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com