công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG704BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADG704BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Low Voltage 4 V, 4-Channel Multiplexer
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADG704BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

  ADG704BRMZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADG704BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
ADG704
–7–
REV. A
0.1 F
VDD
VS
SD
VDD
GND
RL
300
CL
35pF
VOUT
50%
50%
90%
90%
VIN
VOUT
tON
tOFF
IN
Test Circuit 4. Switching Times
0.1 F
VDD
S1
D
VDD
GND
RL
300
CL
35pF
VOUT
S4
.
.
.
VS1
VS4
.
.
.
50%
50%
50%
50%
tD
tD
VIN
VOUT
0V
0V
VIN
Test Circuit 5. Break-Before-Make Time Delay, tD
VDD
SD
VDD
GND
CL
1nF
VOUT
DECODER
VS
RS
VOUT
QINJ = CL
VOUT
SW OFF
SW ON
VIN
VOUT
EN
A0 A1
Test Circuit 6. Charge Injection
IDS
V1
SD
VS
RON = V1/IDS
Test Circuit 1. On Resistance
SD
VS
A
A
VD
IS (OFF)
ID (OFF)
Test Circuit 2. Off Leakage
SD
VS
A
VD
ID (ON)
Test Circuit 3. On Leakage
Test Circuits


Số phần tương tự - ADG704BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG704BRMZ-REEL7 AD-ADG704BRMZ-REEL7 Datasheet
116Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 V, 4-Channel Multiplexer
REV. A
More results

Mô tả tương tự - ADG704BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG704BRMZ-REEL7 AD-ADG704BRMZ-REEL7 Datasheet
116Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 V, 4-Channel Multiplexer
REV. A
ADG704 AD-ADG704 Datasheet
107Kb / 8P
   CMOS Low Voltage 4 ohm, 4-Channel Multiplexer
REV. A
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4634 MAXIM-MAX4634 Datasheet
231Kb / 11P
   Fast, Low-Voltage, 4?? 4-Channel CMOS Analog Multiplexer
Rev 2; 5/03
MAX4634EUB-T MAXIM-MAX4634EUB-T Datasheet
123Kb / 10P
   Fast, Low-Voltage, 4Ω, 4-Channel CMOS Analog Multiplexer
Rev 3; 2/09
MAX4634 MAXIM-MAX4634_09 Datasheet
123Kb / 10P
   Fast, Low-Voltage, 4Ω, 4-Channel CMOS Analog Multiplexer
Rev 3; 2/09
logo
List of Unclassifed Man...
AAM3104 ETC2-AAM3104 Datasheet
217Kb / 6P
   ULTRA LOW POWER, 4-CHANNEL CMOS ANALOG MULTIPLEXER
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4734 MAXIM-MAX4734 Datasheet
328Kb / 11P
   0.8?? Low-Voltage, 4-Channel Analog Multiplexer
Rev 0; 4/02
logo
Analog Devices
ADG804 AD-ADG804_11 Datasheet
253Kb / 16P
   0.5 廓 CMOS 1.65 V TO 3.6 V 4-Channel Multiplexer
REV. A
ADG804 AD-ADG804 Datasheet
157Kb / 16P
   0.5 ohm CMOS 1.65 V TO 3.6 V 4-Channel Multiplexer
REV. 0
logo
List of Unclassifed Man...
CDG4500 ETC1-CDG4500 Datasheet
243Kb / 3P
   4-CHANNEL CMOS/DMOS HIGH-FREQUENCY MULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com