công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F012-001 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

tên linh kiện F012-001
Giải thích chi tiết về linh kiện  Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
Trang chủ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F012-001 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F012-001 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-001 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennstrom
Rated current
Courant
nominal
Funk-Entstörfilter
im rechteckigen Kunststoffgehäuse
Radio-Interference Suppression Filters
encapsulation: rectangular plastic case
Filtres d’antiparasitage
boîtier plastique rectangulaire
Bild II,
Fig. II, ill. II
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Ausführung:
Kunststoffgehäuse mit Lasche
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Bild I: Lötanschlüsse für gedruckte Schaltung
im Rastermaß
Bild II: Cu-Litze Typ H05V- K 0,5 mm2
Anschlussenden abisoliert
Sonderausführung:
mit Entladewiderstand 2M2
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Capacitance tolerance:
± 20%
Capacitor class:
X1Y2
Inductance tolerance:
–30% / +50%
Encapsulation:
plastic case,
plastic case with lug
Climatic category:
25/100/21-C to IEC 60068-1
Connections:
Fig. I: solder pins for printed circuit
boards matching with grid
system
Fig. II: copper wire H050V-K 0.5 mm2
(AWG) ends stripped
Special version:
discharge resistor 2M2
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Bild I,
Fig. I, ill. I
Teile-Nr. / Part number / Référence
2 x 6,8 mH
2 x 3,9 mH
2 x 2,7 mH
2 x 1
mH
F012-401/030
F012-401/031
F012-401/032
F012-401/033
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage
Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
F012-401/001
F012-401/009
F012-401/003
F012-401/010
Bild I / Fig. I / ill. I
Bild II / Fig. II / ill. II
1,6 A
2
A
2,5 A
4
A
0,1 µF +
2 x 2400 pF X1Y
Einzelheit A
Particular A


Số phần tương tự - F012-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eichhoff Electronics,In...
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
More results

Mô tả tương tự - F012-001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Eichhoff Electronics,In...
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F012-013 EICHHOFF-F012-013 Datasheet
97Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F033-620 EICHHOFF-F033-620 Datasheet
104Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter im rechteckigen Kunststoffgehause
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com